Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LBLTLVE63C Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LBLTLVE63C
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBLTLVE63C Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LBLTLVE63C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBLTLVE63C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2006-04-13
2
LB E63C, LV E63C, LT E63C
Anm.:
Die Gruppierung der LEDs in [lux] erfolgt mit der innovativen Partial Flux-Methode. An Bauteilen wurden
Vergleichsmessungen jeweils mit dem "Partial Flux"-Testkopf und dem "Standard LED"-Testkopf (gemäß CIE-127-B)
durchgeführt. Ziel dieses Vergleichs ist ein besseres Verständnis des Lichtflusses in [lux] in Relation zu den
Lichtstärkewerten in [cd]. Der Vergleich stellt keine eins-zu-eins Korrelation dar. Das Verhältnis von typischen Werten,
die mit dem "Partial Flux”-Testkopf gemessen werden, zu den mit dem “Standard LED”-Messkopf gemessenen ist [lux]
x 0.61 =[cd].
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LB E63C-T2V1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2 oder V1
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB E63C-T2V1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen
-3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The innovative partial flux method is applied to the grouping of LEDs in [lux]. Measurements were made in order to
compare the results of the "Partial Flux" testhead to the "standard LED" testhead (in compliance with CIE-127-B). The
comparison should be used for a better understanding of partial flux in [lux], in relation to the values stated in luminous
intensity [cd]. This should not be understood to be a one-to-one correlation. The ratio of typical values measured with
the "Partial Flux" testhead and the normal LED testhead is[lux] x 0.61 =[cd].
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LB E63C-T2V1-35 means that only one group T2, U1, U2 or V1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LB E63C-T2V1-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, oder -5 will be shippable.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Partieller
Lichtfluss
1) Seite 18
Partial Flux
1)
page 18
I
F = 30 mA
E
V [lux]
Lichtstrom
2) Seite 18
Luminous Flux
2)
page 18
I
F = 30 mA
Φ
V [mlm]
Bestellnummer
Ordering Code
LB E63C-T2V1-35
LB E63C-U2V2-35
LB E63C-T2V2-35
blue
355 ...
900
560 ... 1120
355 ... 1120
370 (typ.)
490 (typ.)
430 (typ.)
Q65110A1852
Q65110A1973
Q65110A1974
LV E63C-ABCA-35
LV E63C-BBDA-35
LV E63C-ABDA-35
verde
1400 ... 3550
2240 ... 5600
1400 ... 5600
1450 (typ.)
2300 (typ.)
2050 (typ.)
Q65110A1874
Q65110A1875
Q65110A1985
LT E63C-BACB-35
LT E63C-CADB-35
LT E63C-BADB-35
true green
1800 ... 4500
2800 ... 7100
1800 ... 7100
1850 (typ.)
2900 (typ.)
2610 (typ.)
Q65110A1866
Q65110A1867
Q65110A1981



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com