Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCWCQAR.EC Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWCQAR.EC
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWCQAR.EC Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCWCQAR.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWCQAR.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 28 page
background image
2013-06-15
1
2013-06-15
OSLON Square®
Datasheet
Version 1.5
LCW CQAR.EC
This most compact high-power LED (2 W class) allows
dense clustering and simple circuit designs. Its
extremely low thermal resistance helps to keep the
efficiency remarkably high even when driven at high
currents. High reliability. Long lifetime.
Diese außerordentlich kompakte Hochleistungs-LED
(2-W-Klasse) erlaubt eine dichte Anordnung und
einfache Schaltungsentwürfe. Der äußerst niedrige
Wärmewiderstand sorgt für einen hohen
Wirkungsgrad auch bei hohen Strömen. Hohe
Zuverlässigkeit. Lange Lebensdauer.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: SMT ceramic package with silicone
resin and silicone lens.
• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
• Viewing angle at 50 % IV: 120°
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120°
• Color: 2400 K - 5000 K ( warm and neutral white )
• Farbe: 2400 K - 5000 K ( warm- und neutralweiß )
• CRI: min. 80 ( typ. 83 )
• CRI: min. 80 ( typ. 83 )
• Luminous Flux: typ. 213 lm @ 3000 K
• Lichtstrom: typ. 213 lm @ 3000 K
• Luminous efficacy: typ. 100 lm/W @ 3000 K
• Lichtausbeute: typ. 100 lm/W @ 3000 K
• Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
• Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
• Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
• Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Anwendungen
• Accent and effect lighting
• Akzent- und Effektbeleuchtung
• Museum lighting
• Museumsbeleuchtung
• Shop lighting
• Ladenbeleuchtung
• Spot lights
• Spot-Leuchten
• Stage lighting
• Bühnenbeleuchtung
• Retrofits and fixtures
• Retrofits


Similar Part No. - LCWCQAR.EC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWCQAR.CC OSRAM-LCWCQAR.CC Datasheet
636Kb / 27P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LCWCQAR.PC OSRAM-LCWCQAR.PC Datasheet
197Kb / 10P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
More results

Similar Description - LCWCQAR.EC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWCS8PM1.EM OSRAM-GWCS8PM1.EM Datasheet
1Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GWCSSRM1.BM OSRAM-GWCSSRM1.BM Datasheet
1Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GF-CS8PM2.24 OSRAM-GF-CS8PM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GF-CSHPM1.24 OSRAM-GF-CSHPM1.24 Datasheet
378Kb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GH-CSSRM2.24 OSRAM-GH-CSSRM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CP7P OSRAM-LA-CP7P Datasheet
884Kb / 20P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CPDP OSRAM-LA-CPDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LD-CQDP OSRAM-LD-CQDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GW-CSSRM2.PM OSRAM-GW-CSSRM2.PM Datasheet
2Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LUW-CQ7P OSRAM-LUW-CQ7P Datasheet
1Mb / 26P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com