Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LMWG5AP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LMWG5AP
Description  white P-LCC-4 package, clear silicone resin
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LMWG5AP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LMWG5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LMWG5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LMWG5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LMWG5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LMWG5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LMWG5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LMWG5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LMWG5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LMWG5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2011-06-21
2
LMW G5AP
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
2) Seite 17
Luminous
intensity
2) page 17
I
F = 100 mA
Ι
V (cd)
Lichtstrom
1) Seite 17
Luminous
flux
1) page 17
I
F = 100 mA
Φ
V (lm)
Bestellnummer
Ordering Code
LMW G5AP-7C8D-NZN7-DF-LH multiphosphor
white
3.55.... 7.1
21 (typ.)
Q65110A9418
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus
wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige
Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LMW G5AP-7C8D-NZN7-DF-LH bedeutet, dass auf dem Gurt nur
eine der Helligkeitsgruppen -7C, -8C, -5D, -6D, -7D oder -8D enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LMW G5AP-7C8D-NZN7-DF-LH bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -NZ bis -N7 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LMW G5AP-7C8D-NZN7-DF-LH bedeutet, dass auf dem Gurt
nur eine der Wellenlängengruppen -D, -E oder -F enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LMW G5AP-7C8D-NZN7-DF-LH bedeutet,
dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen
-L, -M oder -H enthalten (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LMW G5AP-7C8D-NZN7-DF-LH means that only one group -7C, -8C, -5D, -6D, -7D or -8D will be
shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LMW G5AP-7C8D-NZN7-DF-LH means
that only 1 chromaticity coordinate group -N3 to -N7 will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LMW G5AP-7C8D-NZN7-DF-LH means that only 1 wavelength group
-D, -E or -F will be shippable (see page 6 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LMW G5AP-7C8D-NZN7-DF-LH means that only 1 forward
voltage group -L, -M or -H will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 6 for explanation)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com