Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRT6MF Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LRT6MF
Description  black PLCC-2 package, colorless resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRT6MF Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRT6MF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRT6MF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2013-09-23
2
Version 1.0
LR T6MF
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
IF = 20 mA
IV [mcd]
LR T6MF-S2U1-DNLU-1
224 ... 560
Q65111A3579
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page ). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LR T6MF-S2U1-DNLU-1 means that only one group S2, T1, T2, U1 will
be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LR T6MF-S2U1-DNLU-1 means that only one wavelength group DN,LU will be shippable. LR T6MF-S2U1-DNLU-1 means that the device will be
shipped within the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page ).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LR T6MF-S2U1-DNLU-1 means that only one forward voltage group E3,H3,L3,P3 will be shippable. In order to ensure availability, single
forward voltage groups will not be orderable (see page 4).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite ). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LR T6MF-S2U1-DNLU-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit
nur eine der Helligkeitsgruppen S2, T1, T2, U1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LR T6MF-S2U1-DNLU-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen DN,LU
enthalten ist (siehe Seite ). LR T6MF-S2U1-DNLU-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LR T6MF-S2U1-DNLU-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen E3,H3,L3,P3 enthalten (siehe Seite 4). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com