Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LB543C Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Part # LB543C
Description  colorless, clear 5 mm package
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB543C Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB543C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB543C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB543C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB543C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB543C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB543C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB543C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB543C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB543C Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
2009-10-20
6
LB 543C, LV 543C, LT 543C
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlängen)
6) Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
6) page 15
Gruppe
Group
blue
verde
true green
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
min.
max.
3
464
468
498
503
519
525
nm
4
468
472
503
507
525
531
nm
5
472
476
507
512
531
537
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Partieller Lichtfluss
1) Seite 15
Partial Flux
1) page 15
EV [lux]
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous Flux
2) page 15
Φ
V (mlm)
U
V
AW
BW
CW
DW
450 ...
710
710 ...
1120
1120 ...
1800
1800 ...
2800
2800 ...
4500
4500 ...
7100
120 (typ.)
190 (typ.)
305 (typ.)
480 (typ.)
760 (typ.)
1210 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine
obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 2 bzw. 3 Helligkeitsgruppen
bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper
family group or a grouping of all individual groups of 2 or 3 brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: CW-4
Example: CW-4
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
CW
4
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com