Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS3366 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LS3366
Description  colored, diffused 3 mm (T1) package
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS3366 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS3366 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS3366 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS3366 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS3366 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS3366 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS3366 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS3366 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS3366 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS3366 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2005-04-27
2
LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LY 3366-R1S2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen R1, R2, S1
oder S2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY 3366-R1S2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.:
LA 3366-R1S2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LY 3366-R1S2-26 means that only one group R1, R2, S1 or S2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LY 3366-R1S2-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6
will be shippable (see page 5 for explanation). E.g. LA 3366-R1S2-1 means that the device will be shiped within
the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Gehäusefarbe
Color of
Package
Lichtstärke
1)
Seite 12
Luminous
Intensity1)
page 12
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 12
Luminous
Flux2)
page 12
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS 3366-Q1R2-1
LS 3366-R1S2-1
LS 3366-Q1S2-1
super-red
red diffused
71 ... 180
112 ... 280
71 ... 280
410 (typ.)
640 (typ.)
570 (typ.)
Q65110A1368
Q65110A0560
Q65110A1369
LA 3366-R1S2-1
LA 3366-S1T2-1
LA 3366-R1T2-1
amber
amber diffused
112 ... 280
180 ... 450
112 ... 450
640 (typ.)
1020 (typ.)
910 (typ.)
Q65110A1317
Q65110A1319
Q65110A1318
LO 3366-R1S2-24
LO 3366-S1T2-24
LO 3366-R1T2-24
orange
orange diffused
112 ... 280
180 ... 450
112 ... 450
640 (typ.)
1020 (typ.)
910 (typ.)
Q65110A1341
Q65110A1343
Q65110A1342
LY 3366-R1S2-26
LY 3366-S1T2-26
LY 3366-R1T2-26
yellow
yellow diffused
112 ... 280
180 ... 450
112 ... 450
640 (typ.)
1020 (typ.)
910 (typ.)
Q65110A0760
Q65110A1405
Q65110A1404



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com