Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS3386 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LS3386
Description  colored, diffused 3 mm (T1) package
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS3386 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS3386 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2010-01-19
2
LS 3386
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LS 3386-P1Q2-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1
oder Q2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LS 3386-P1Q2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf
Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LS 3386-P1Q2-1 means that only one group P1, P2, Q1 or Q2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LS 3386-P1Q2-1 means that the device will be shiped within the specified
limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Gehäuse-
farbe
Color of
Package
Lichtstärke
1)
Seite 12
Luminous
Intensity
1)
page 12
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 12
Luminous
Flux
2)
page 12
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS 3386-P1Q2-1
LS 3386-Q1R2-1
LS 3386-P1R2-1
super-red
red diffused
45.0 …112.0
71.0 …180.0
45.0 …180.0
220 (typ.)
360 (typ.)
320 (typ.)
Q65110A1371
Q65110A1372
Q65110A1373



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com