Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS3386 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LS3386
Description  colored, diffused 3 mm (T1) package
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS3386 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LS3386 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS3386 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
LS 3386
2010-01-19
5
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 12
Luminous Intensity
1) page 12
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 12
Luminous Flux
2) page 12
Φ
V (mlm)
P1
P2
Q1
Q2
R1
R2
45.0 …
56.0
56.0 …
71.0
71.0 …
90.0
90.0 … 112.0
112.0 … 140.0
140.0 … 180.0
145 (typ.)
180 (typ.)
230 (typ.)
290 (typ.)
360 (typ.)
460 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine
obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen
bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group or an upper
family group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: R2-1
Example: R2-1
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge (keine Gruppierung)
Wavelength (no grouping)
R2
1
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com