Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWCN5M Datasheet(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWCN5M
Description  SMD ceramic package with silicone resin with lens
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWCN5M Datasheet(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LUWCN5M Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 21 page
background image
2012-07-31
18
Version 1.0
LUW CN5M
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Width / Breite
Length / Länge
Height / Höhe
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
349 ±5 (13,740 ±0,196)
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
349 ±5 (13,740 ±0,196)
30 ±5 (1,181 ±0,196)
33 ±5 (1,299 ±0,196)
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Low risk (exposure time
100 s). Under real circumstances (for exposure time,
eye pupils, observation distance), it is assumed that
no endangerment to the eye exists from these
devices. As a matter of principle, however, it should
be mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding
effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in
visual acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Low risk (Expositionsdauer
100 s). Unter realen Umständen (für
Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
OHA02044
1
0
1
1
210021998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
o
is
tu
re
Le
vel
3
F
lo
or
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
Le
v
el
6
Fl
oor
tim
e
6
H
o
u
rs
a
) H
u
m
idity
I
n
di
c
a
tor
C
a
rd
i
s
>
1
0%
w
hen
re
a
d
a
t
23
˚C
±
5
˚
C,
o
r
re
flow
, v
a
po
r-p
h
as
e
re
flo
w
, o
r e
qu
iv
a
le
nt
proc
e
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
. A
fte
r thi
s
b
a
g
i
s
ope
ne
d,
d
ev
ic
e
s
t
h
a
t w
ill
b
e
s
u
b
jec
ted
to
i
n
fr
a
red
1
.
S
he
lf
l
if
e
in
s
e
a
le
d
ba
g
:
2
4
m
ont
h
s
a
t <
40
˚C
a
n
d
<
90%
re
la
tiv
e
h
u
m
idi
ty
(R
H)
.
M
oi
s
tu
re
Le
vel
5
a
a
t f
a
c
to
ry
c
o
n
diti
on
s
o
f
(if
b
la
n
k,
s
e
a
l d
a
te
i
s
i
de
ntic
a
l w
ith
d
a
te
c
od
e
).
a
) M
o
u
nte
d
w
ith
in
b
)
S
tore
d
a
t
b
od
y
tem
p.
3
. D
ev
ice
s
re
q
u
ir
e
ba
ki
ng,
b
e
fore
m
o
u
nting
, if:
B
a
g
s
e
a
l d
a
te
M
o
is
tu
re
Lev
e
l 1
M
oi
s
tu
re
L
ev
e
l
2
M
oi
s
tu
re
L
ev
el
2
a
4.
If
b
a
k
ing
is
re
q
u
ire
d,
b
) 2
a
or
2
b
i
s
n
ot
m
et.
D
a
te
a
nd
t
im
e
o
pen
ed:
ref
ere
n
c
e
I
PC
/JE
D
E
C
J
-S
TD
-0
3
3
f
or
b
a
k
e
pro
ced
u
re.
Floo
r tim
e
s
ee
b
e
lo
w
If
b
la
nk,
s
e
e
b
a
r c
ode
l
ab
e
l
Fl
o
or
tim
e
>
1
Y
e
a
r
Floo
r tim
e
1
Ye
a
r
F
lo
o
r tim
e
4
W
e
e
k
s
1
0%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
Le
ve
l 4
M
o
is
tu
re
L
e
vel
5
˚C
).
OP
TO
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
TO
R
S
M
O
IS
T
UR
E
S
E
N
S
IT
IV
E
Th
is
b
ag
con
ta
in
s
CA
U
TION
F
lo
o
r tim
e
7
2
Ho
u
rs
F
loo
r ti
m
e
4
8
H
o
u
rs
F
loo
r tim
e
24
H
o
u
rs
3
0
˚C
/60%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com