Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWCN5M Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWCN5M
Description  SMD ceramic package with silicone resin with lens
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWCN5M Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUWCN5M Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWCN5M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2012-07-31
2
Version 1.0
LUW CN5M
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Flux 1) page 20
Ordering Code
Typ
Lichtstrom 1) Seite 20
Bestellnummer
ΦV [lm]
LUW CN5M-GAHA-5P7R-1
18 ... 35.5
Q65110A8682
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be
shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW CN5M-GAHA-5P7R-1 means that only one group
GA, GB, HA will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LUW CN5M-GAHA-5P7R-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single
color chromaticity groups groups will not be orderable (see page for explanation).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LUW CN5M-GAHA-5P7R-1 means that only one forward voltage group 4,5,6 will be shippable. In order to ensure availability, single forward
voltage groups will not be orderable (see page for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW CN5M-GAHA-5P7R-1 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GA, GB, HA enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LUW CN5M-GAHA-5P7R-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite für nähere
Informationen). LUW CN5M-GAHA-5P7R-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW CN5M-GAHA-5P7R-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 4,5,6 enthalten (siehe Seite für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com