Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWW5AM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LWW5AM
Description  white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWW5AM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LWW5AM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWW5AM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWW5AM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWW5AM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWW5AM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWW5AM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWW5AM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWW5AM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWW5AM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2013-06-20
2
Version 1.0
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1)Seite 22
Bestellnummer
IF = 350 mA
ΦV [lm]
LW W5AM-KYLX-5K8L
82 ... 130
Q65110A9528
LW W5AM-KYLX-6K7L
82 ... 130
Q65110A9529
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW W5AM-KYLX-6K7L means that only one group KY, KZ, LX will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LW W5AM-KYLX-6K7L means that only one wavelength group 6K,6L,7K,7L will be shippable. LW W5AM-KYLX-6K7L means that the device will
be shipped within the specified limits as stated on page 6In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 6).In
a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LW W5AM-KYLX-6K7L means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity
groups groups will not be orderable (see page 6).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW W5AM-KYLX-6K7L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen KY, KZ, LX enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LW W5AM-KYLX-6K7L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen
6K,6L,7K,7L enthalten ist (siehe Seite 6). LW W5AM-KYLX-6K7L bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um
die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.Gleiches gilt für die Farben, bei denen
Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW W5AM-KYLX-6K7L bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LW W5AM-KYLX-6K7L bedeutet, dass das Bauteil
innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com