Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH9245 Datasheet(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH9245
Description  Reflective Interrupter with Schmitt-Trigger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH9245 Datasheet(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH9245 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH9245 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH9245 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH9245 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH9245 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH SFH9245 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH SFH9245 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH SFH9245 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH SFH9245 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
Version 1.1
SFH 9245
2013-11-05
13
Glossary
Glossar
1)
Thermal resistance: Mounting on PC-board with >
5 mm2 pad size
1)
Wärmewiderstand: Montage auf PC-Board mit > 5
mm2 Padgröße
2) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
2) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com