Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BS Datasheet(PDF) 2 Page - ASM GmbH

Part # BS
Description  Infrarot-Temperatursensoren
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

BS Datasheet(HTML) 2 Page - ASM GmbH

  BS Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH BS Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Serie BS
Infrarot-Temperatursensoren
Abmessungen:
BS-A/BS-V
Sensoranschluß
Deckel
Befestigungsbohrungen M4 x 8mm
Anschlußkabel 2m
Befestigungswinkel
NB-SH40A
NB-SH30A
BS-30T/BS-05T
BS-02T
Optische Eigenschaften:
BS-30T - Standardsensor
BS-05T - Sensor mit 5mm Fokus
BS-02T - 2 mm - Punktsensor mit Ausrichtlaser
Zubehör:
· 8m-Verlängerungskabel BS-EC8
Zur Verlängerung des Sensor-Anschlußkabels zur
Verstärkereinheit
· Wasser- und Luftkühlmantel BS-WP1
Bei Einsatz als Wasserkühlung sind Umgebungstem-
peraturen bis 150°C möglich. Bei Luftkühlung sind
max. 80°C möglich, dabei dient der Kühlmantel zu-
gleich als Freiblaseinrichtung für die Optik . Der Kühl-
mantel ist nur für die Sensoren BS-30T und BS-05T
verwendbar.
· Ausrichtlaser BS-LD (für BS-30T/05T)
Der Laser BS-LD wird zum Ausrichten der Halterung
für die Sensoren BS-30T und BS-05T verwendet.
· Halterungen NB-SH30A / NB-SH40A
Die Halterung NB-SH30A dient zur Aufnahme der Sen-
soren BS-30T und BS-05T, die Halterung NB-SH40A
nimmt den Sensor BS-02T auf.
ASM GmbH Automation • Sensorik • Messtechnik
Am Bleichbach 18-22
85452 Moosinning
Telefon: 08123 / 986-0
Fax: 08123 / 986-500
Email: info@asm-sensor.de
Internet: www.asm-sensor.de
© by ASM Moosinning 05/02 Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Nachdruck verboten



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com