Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BS Datasheet(PDF) 1 Page - ASM GmbH

Part # BS
Description  Infrarot-Temperatursensoren
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

BS Datasheet(HTML) 1 Page - ASM GmbH

  BS Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH BS Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ASM GmbH
DAT-BS-D-01
Serie BS
Infrarot-Temperatursensoren
Berührungslose Temperaturmessung mit abgesetz-
tem Sensorelement
· Messung bis 500°C
· Kurze Ansprechzeit: 500 ms
· Flexibel einsetzbar durch abgesetzte Montage des
Sensors
· 3 verschiedene Optiken wählbar
· Emissionsfaktor-Einstellung 0,1 ... 1,0
· Verfügbare Analogausgänge: 4 ... 20 mA oder 1 mV/°C
· Geringe Abmessungen
Einstellen des Emissionsfaktors:
1.
Temperatur mit her-
kömmlichem
Kon-
taktthermometer
messen
2.
Temperaturwert
eingeben
-
der
Emissionsfaktor
wird automatisch
berechnet
3.
Emissionsfaktor
und Temperatur-
anzeige ok
Technische Daten
Sensorkopf
Modelltyp
BS-30T
BS-05T
BS-02T
Meßfleck
Ø 30 mm / 500 mm
Ø 5 mm / 100 mm
Ø 2 mm / 50 mm
Sensorelement/
Spektralbereich
Thermosäule / 8 - 14 µm
Ausrichthilfe
nicht vorhanden (Ausrichtung mit Hilfe
des optionalen Lasers BS-LD)
Koaxialer Laser-
Marker (Klasse 2)
Umgebungstemperatur
0°C ... 65°C (mit optionaler Kühleinheit
BS-WP1: 0°C ... 150°C)
0°C ... 50°C
Luftfeuchtigkeit
30% bis 85% rel. Feuchte, nicht kondensierend
Lagertemperatur
-20°C ... 70°C
-20°C ... 60°C
Vibration
3 g (20Hz ... 50 Hz gemäß JIS C0911)
Schutzart
IP67
Gewicht
300 g
400 g
Verstärker
Modell
BS-V
BS-A
Meßbereich
0°C ... 500°C
Ansprechzeit
500 ms / 90 %
Genauigkeit
Der größere der Werte (±1% v. Meßwert) oder (±2°C)
Wiederholgenauigkeit
±1°C
Auflösung der Anzeige
1°C
Analogausgang
1 mV/°C
4 - 20 mA
Auflösung Analogausgang
0,2°C
Verzögerungsfunktion
Faktor 1 (normal, 500 ms) bis 200 (ca. 10 s)
Emissionsfaktoreinstellung (
e)
0,10 ... 1,00 in 0,01-Schritten
Spannungsversorgung
12 V DC ... 24 V DC ±10%, max. 100 mA
Betriebstemperatur
0°C bis 50°C
Rel. Feuchte
35 ... 85 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Lagertemperatur
-20°C ... +60°C
Vibration
3g (20 Hz ... 50 Hz gemäß JIS C0911)
Schutzart
IP65
Gewicht
320 g


Similar Description - BS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
TDA4050 SIEMENS-TDA4050 Datasheet
193Kb / 5P
Infrarot-Vorverstarker
logo
ASM GmbH
IRC-PC21 ASM-SENSOR-IRC-PC21 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
logo
OSRAM GmbH
IRL80A OSRAM-IRL80A Datasheet
159Kb / 6P
GaAs-Infrarot-Sendediode
IRL81A OSRAM-IRL81A Datasheet
182Kb / 7P
GaAlAs-Infrarot-Sendediode
logo
ASM GmbH
IRC-PB ASM-SENSOR-IRC-PB Datasheet
361Kb / 3P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
IRC-PE ASM-SENSOR-IRC-PE Datasheet
316Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채t
IRC-PU2.2 ASM-SENSOR-IRC-PU2.2 Datasheet
294Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
PT-3S ASM-SENSOR-PT-3S Datasheet
213Kb / 2P
Miniatur-Infrarot-Thermometer
PT-5LD ASM-SENSOR-PT-5LD Datasheet
121Kb / 2P
Kompakt-Infrarot-Thermometer
BF-30-I-A ASM-SENSOR-BF-30-I-A Datasheet
264Kb / 1P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com