Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GW-KAHLB2.DM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # GW-KAHLB2.DM
Description  Chip-on-Board
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GW-KAHLB2.DM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
2016-01-07
1
2016-01-07
SOLERIQ
® S 19
Datasheet
Version 1. 3
GW KAHLB2.DM
The SOLERIQ
® S products were specifically designed
for applications requiring large flux packages out of a
compact area. This “Brilliant Color” version is designed
for shop lighting applications. It features a high color
quality which is similar to high intensity discharge
lamps (HID). Its brilliant light not only provides a high
quality of white but also enables rich and saturated
colors which have only been possible with HID lamps
before.
Die SOLERIQ
® S Produkte wurden speziell für
Anwendungen entwickelt, die großen Lichtstrom aus
einer kompakten Fläche benötigen. Die “Brilliant
Color” Variante wurde zur optimalen Präsentation von
Waren in Verkaufsräumen entwickelt. Die hohe
Farbqualität ist vergleichbar mit der von
Hochdruck-Entladungslampen. Das brilliante Licht
erzeugt nicht nur ein hochwertiges Weiß, sondern
bringt auch die Fülle und Sättigung der Farben so zur
Geltung, wie man es bisher nur von Entladungslampen
kennt.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: Chip-on-Board
•
Gehäusetyp: Chip-on-Board
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
•
CRI: min. 85
•
CRI: min. 85
•
Luminous Flux: typ. 3559 lm @ 3250 K, 85 °C
•
Lichtstrom: typ. 3559 lm @ 3250 K, 85 °C
•
Luminous efficacy: typ. 93 lm/W @ 3250 K, 85 °C
•
Lichtausbeute: typ. 93 lm/W @ 3250 K, 85 °C
Applications
Anwendungen
•
Spot lights
•
Spot-Leuchten
•
Indoor General Lighting
•
Innen-Allgemeinbeleuchtung
•
Color: 3250 K (white)
•
Farbe: 3250 K (weiß)
•
FCI: typ. 136
•
FCI: typ. 136


Similar Part No. - GW-KAHLB2.DM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GW-KAHLB2.CM OSRAM-GW-KAHLB2.CM Datasheet
1Mb / 18P
Chip-on-Board
GW-KAHLB2.EM OSRAM-GW-KAHLB2.EM Datasheet
2Mb / 18P
Chip-on-Board
GW-KAHLB2.PM OSRAM-GW-KAHLB2.PM Datasheet
1Mb / 18P
Chip-on-Board
More results

Similar Description - GW-KAHLB2.DM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWKAGHB2.EM OSRAM-GWKAGHB2.EM Datasheet
598Kb / 18P
Chip-on-Board
GWKAGHB3.EM OSRAM-GWKAGHB3.EM Datasheet
1Mb / 18P
Chip-on-Board
GWKAGLB2.CM OSRAM-GWKAGLB2.CM Datasheet
1Mb / 18P
Chip-on-Board
GWKAHLB2.CM OSRAM-GWKAHLB2.CM Datasheet
3Mb / 18P
Chip-on-Board
GW-KAGHB1.CM OSRAM-GW-KAGHB1.CM Datasheet
385Kb / 18P
chip-on-board
GW-KAGJB2-EM OSRAM-GW-KAGJB2-EM Datasheet
1Mb / 17P
Chip-on-Board
GW-KAFGB3.CM OSRAM-GW-KAFGB3.CM Datasheet
1Mb / 17P
Chip-on-Board
GW-KAFHB3.EM OSRAM-GW-KAFHB3.EM Datasheet
1Mb / 17P
Chip-on-Board
GW-KAFJB3.DM OSRAM-GW-KAFJB3.DM Datasheet
1Mb / 17P
Chip-on-Board
GW-KAGGB3.CM OSRAM-GW-KAGGB3.CM Datasheet
773Kb / 17P
Chip-on-Board
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com