Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GW-KAHLB2.DM Datasheet(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH

Part # GW-KAHLB2.DM
Description  Chip-on-Board
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GW-KAHLB2.DM Datasheet(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH

Back Button GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH GW-KAHLB2.DM Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 18 page
background image
Version 1. 3
GW KAHLB2.DM
2016-01-07
17
Glossary
Glossar
1)
1)
2)
2)
3) Characteristic curve: In the range where the line of
the graph is broken, you must expect higher
differences between single LEDs within one packing
unit.
3) Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss
mit
erhöhten
Abweichungen
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
4)
4)
5) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ).
5) Wärmewiderstand: Rth
max
basiert
auf
statistischen Werten (6σ).
6) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only
reflect
statistical
figures.
These
do
not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
6) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden
können.
Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
7)
7)
8)
8)
Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 10 ms, with a tolerance
of ± 7 %.
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 10 ms, mit
einer Genauigkeit von ± 7 % ermittelt.
Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse duration of typically 1 ms
with a tolerance of ± 0.05 V.
Durchlassspannung: Spannungswerte werden mit
einer Stromeinprägedauer von 1 ms, mit einer
Genauigkeit von ± 0.05 V ermittelt.
Color reproduction index: Color reproduction
index values (CRI-RA) are measured during a current
pulse of typically 10 ms and with a tolerance of ± 2.
Farbwiedergabe Index: Werte des Farbwiedergabe
Index (CRI-RA) werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 10 ms, mit
einer Genauigkeit ± 2 ermittelt.
Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinate groups are measured during a current
pulse duration of typically 10 ms with a tolerance of
±0.005.
Farbortgruppen: Farbortgruppen werden mit einer
Stromeinprägedauer von 10 ms, mit einer
Genauigkeit von ±0.005 ermittelt.
Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com