Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LA-CPDP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-CPDP
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-CPDP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-CPDP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-CPDP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2013-02-15
2
Version 1.1
LA CPDP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 22
Bestellnummer
IF = 350 mA
ΦV [lm]
LA CPDP-KQKS-W3
76.3 ... 97
Q65111A2284
LA CPDP-KPKR-W3
71 ... 89.2
Q65111A1856
LA CPDP-JUKQ-W3
65.8 ... 82
Q65111A1335
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA CPDP-JUKQ-W3 means that only one group JU, KP, KQ will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LA CPDP-JUKQ-W3 means that only one wavelength group 2,3,W will be shippable. LA CPDP-JUKQ-W3 means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page 5In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA CPDP-JUKQ-W3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen JU, KP, KQ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA CPDP-JUKQ-W3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,W
enthalten ist (siehe Seite 5). LA CPDP-JUKQ-W3 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit
zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com