Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LA-W5AM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-W5AM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-W5AM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LA-W5AM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-W5AM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-W5AM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-W5AM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-W5AM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-W5AM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-W5AM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-W5AM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-W5AM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LR W5AM, LA W5AM, LY W5AM
Golden DRAGON Plus
Enhanced thin film LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2009-06-19
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss, klare Silikonlinse
• Typischer Lichtfluss: 53 lm (rot);
60 lm (amber); 48 lm (gelb)
• Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
• Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber),
590 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: 170°
• Technologie: Dünnfilm InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 59 lm/W (rot),
67 lm/W (amber), 53 lm/W (gelb)
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Verkehrssignale
•
Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
•
Tragbare Beleuchtung z. B. am Fahrrad
•
Dekorative Lichtleiter-Anwendungen
•
Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
•
Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin, clear silicone lens
• typical Luminous Flux: 53 lm (red);
60 lm (amber); 48 lm (yellow)
• feature of the device: high efficient lightsource
at low space
• wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber),
590 nm (yellow)
• viewing angle: 170°
• technology: Thinfilm InGaAlP
• optical efficiency: 59 lm/W (red),
67 lm/W (amber), 53 lm/W (yellow)
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: Reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
•
traffic signaling
•
backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
•
substitution of micro incandescent lamps
•
portable light souce (e. g. bicycle)
•
decorative and entertainment lighting (incl. fiber
optic illumination)
•
signal and symbol luminaire for orientation
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
•
indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting


Similar Part No. - LA-W5AM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams-OSRAM AG
LA-W5AM AMSOSRAM-LA-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
Golden DRAGON® Plus
2015-12-16
More results

Similar Description - LA-W5AM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDG5AP OSRAM-LDG5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LRG5AP OSRAM-LRG5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LRW5AM OSRAM-LRW5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LCWW5AM OSRAM-LCWW5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LY-G5AP OSRAM-LY-G5AP Datasheet
910Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LD-G5AP OSRAM-LD-G5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LR-G5AP OSRAM-LR-G5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LA-G5AP OSRAM-LA-G5AP Datasheet
915Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LW-W5AM OSRAM-LW-W5AM Datasheet
568Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCW-W5AM OSRAM-LCW-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com