Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LA-W5AP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-W5AP
Description  black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-W5AP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LA-W5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LR W5AP, LA W5AP, LY W5AP
Diamond DRAGON
®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2009-12-07
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: schwarzes SMD-Gehäuse,
farbloser klarer Silikon - Verguss, Silikon - Linse
• Typischer Lichtfluss: 150 lm (rot);
185 lm (amber); 140 lm (gelb) bei 1,4 A
• Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle
mit hoher Lichtausbeute bei geringem
Platzbedarf
• Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber),
590 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: 140°
• Technologie: Dünnfilm InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 45 lm/W (rot),
55 lm/W (amber), 42 lm/W (gelb) bei 1,4 A
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 9
Anwendungen
• Außen und Innenbeleuchtung
• Notbeleuchtungen
• Signal- und Warnleuchten
• dekorative Beleuchtung
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Aussenbereich
• Spotbeleuchtung/Kontrastreiche Beleuchtung
• Vitrinenbeleuchtung
Features
• package: black SMD package, colorless clear
silicone resin, silicone lense
• typical Luminous Flux: 150 lm (red);
185 lm (amber); 140 lm (yellow) at 1.4 A
• feature of the device: point lightsource with
high luminous efficiency and low space
• wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber),
590 nm (yellow)
• viewing angle: 140°
• technology: Thinfilm InGaAlP
• optical efficiency: 45 lm/W (red),
55 lm/W (amber), 42 lm/W (yellow) at 1.4 A
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24-mm tape with 200/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 9
Applications
• indoor and outdoor lighting
• emergency lighting
• signal and symbol luminaire
• decorative lighting
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• spotlights
•
glass carbinet lighting


Similar Part No. - LA-W5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LA-W5AM OSRAM-LA-W5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
logo
ams-OSRAM AG
LA-W5AM AMSOSRAM-LA-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
Golden DRAGON® Plus
2015-12-16
More results

Similar Description - LA-W5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDW5AP OSRAM-LDW5AP Datasheet
641Kb / 19P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LRW5AM OSRAM-LRW5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LRW5AP OSRAM-LRW5AP Datasheet
602Kb / 15P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LCWW5AP OSRAM-LCWW5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LUWW5AP OSRAM-LUWW5AP Datasheet
848Kb / 20P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LR-W5AM OSRAM-LR-W5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LD-W5AP OSRAM-LD-W5AP Datasheet
641Kb / 19P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LW-W5AP OSRAM-LW-W5AP Datasheet
642Kb / 18P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LCW-W5AP OSRAM-LCW-W5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LUW-W5AP OSRAM-LUW-W5AP Datasheet
848Kb / 20P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com