Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LA-W5AP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-W5AP
Description  black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-W5AP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-W5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-W5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2009-12-07
2
LR W5AP, LA W5AP, LY W5AP
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA W5AP-LXMY-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen LX, LY,
LZ, MX oder MY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W5AP-LXMY-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA W5AP-LXMY-24 means that only one group LX, LY, LZ, MX or MY will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA W5AP-LXMY-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Indormation
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 15
Luminous Flux
1) page 15
IF = 1,4 A
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 15
Luminous
Intensity
2) page 15
IF = 1,4 A
IV (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LY W5AP-KYLZ-36
yellow
82.0 ...
180.0
38.0 (typ.)
Q65110A7156
LA W5AP-LXMY-24
amber
112.0 ...
240.0
51.0(typ.)
Q65110A7159
LR W5AP-KZMX-1
red
97.0 ...
210.0
45.0 (typ.)
Q65110A7158
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstrom
1) Seite 15
Luminous Flux
1) page 15
IF = 1,4 A
Φ
V (lm)
Typischer Lichtstrom
2) Seite 15
Typical Luminous Flux
2) page 15
IF = 2 A
Φ
V (lm)
LY W5AP-KYLZ-36
82.0 ...
180.0
183.4
LA W5AP-LXMY-24
112.0 ...
240.0
234.1
LR W5AP-KZMX-1
97.0 ...
210.0
202.6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com