Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LD-CP7P Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LD-CP7P
Description  SMT ceramic package with silicon resin with lens
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-CP7P Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LD-CP7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
LD CP7P
OSLON SSL
Ceramic package - 80° radiation pattern
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Abkündigung nach OS-PD-2011-016
Obsolete acc. to OS-PD-2011-016
2011-09-29
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und Linse
• Typischer Lichtfluss: 515 mW bei 350 mA
und bis zu 1219 mW bei 1 A
• Besonderheit des Bauteils: Kompakte
Lichtquelle für platzsparende Designs
• Wellenlänge: 455 nm
• Abstrahlwinkel: 80°
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 46% bei 350 mA
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Lötmethode: Reflow-Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm-Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 10
Anwendungen
• Architekturbeleuchtung
• Bühnen- und Effekt-Beleuchtung
• Ladenbeleuchtung
• farbveränderliche Lichtquellen
• Remote-Phosphor Lichtquellen
Features
• package: SMT ceramic package with silicon
resin with lens
• typical Luminous Flux: 515 mW at 350 mA
and up to 1219 mW at 1 A
• feature of the device: small size high-flux LED
for slim designs
• wavelength: 455 nm
• viewing angle: 80°
• technology: InGaN
• optical efficiency: 46% at 350 mA
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 600/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 10
Applications
• Architectural lighting
• Stage and entertainment lightin
• Retail and shop lighting
• Color changing fixtures
• Remote-phosphor fixtures


Similar Part No. - LD-CP7P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LD-CN5M OSRAM-LD-CN5M Datasheet
973Kb / 21P
SMD ceramic package with silicone resin with lens
logo
ams-OSRAM AG
LD-CN5M AMSOSRAM-LD-CN5M Datasheet
1Mb / 21P
OSLON® SX
2020-08-17
logo
OSRAM GmbH
LD-CQ7P OSRAM-LD-CQ7P Datasheet
435Kb / 17P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
logo
ams-OSRAM AG
LD-CQ7P AMSOSRAM-LD-CQ7P Datasheet
1Mb / 20P
OSLON® SSL 80
2015-12-18
logo
OSRAM GmbH
LD-CQAR OSRAM-LD-CQAR Datasheet
9Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results

Similar Description - LD-CP7P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LACP7P OSRAM-LACP7P Datasheet
419Kb / 20P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LACPDP OSRAM-LACPDP Datasheet
416Kb / 20P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LDCP7P OSRAM-LDCP7P Datasheet
405Kb / 19P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCWCPDP.PC OSRAM-LCWCPDP.PC Datasheet
475Kb / 19P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LT-CP7P OSRAM-LT-CP7P Datasheet
545Kb / 19P
SMT ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CP7P OSRAM-LCW-CP7P Datasheet
565Kb / 21P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CQ7P.CC OSRAM-LCW-CQ7P.CC Datasheet
559Kb / 22P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CQAR.PC OSRAM-LCW-CQAR.PC Datasheet
197Kb / 10P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LUW-CP7P OSRAM-LUW-CP7P Datasheet
450Kb / 18P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LUW-CPDP OSRAM-LUW-CPDP Datasheet
509Kb / 21P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com