Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LD-CP7P Datasheet(PDF) 16 Page - OSRAM GmbH

Part # LD-CP7P
Description  SMT ceramic package with silicon resin with lens
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-CP7P Datasheet(HTML) 16 Page - OSRAM GmbH

Back Button LD-CP7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LD-CP7P Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 17 page
background image
2011-09-29
16
Abkündigung nach OS-PD-2011-016
Obsolete acc. to OS-PD-2011-016
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006
("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe für tief blau
und "exempt"- Gruppe für true grün (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25s für tief blau bzw.
10000s für grün bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial
besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen
und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006
("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the"moderate risk" group for deep blue
and "exempt " group for true green (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s for deep blue or 10000s for
green). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye
exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their
blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will
take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components
6) page 17 may only be used in life-support devices or systems7) page 17 with the express written approval of OSRAM OS.
Revision History:
2011-09-29
Previous Version:
2011-07-25
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
Preliminary data sheet created
2009-09-04
1, 12
Additional information
2010-03-01
18
eye safety information added
2010-08-03
1, 15
preconditioning corrected
2010-08-03
1
Typical Luminous Flux, optical efficiency updated
2010-08-19
19
eye safety information updated
2010-08-31
1
Typical Luminous Flux, optical efficiency corrected
2010-09-09
18
eye safety information corrected
2010-09-09
all
Final datasheet created
2010-12-10
1, 16
Taping corrected
2011-03-21
11
Max. Permissible Forward Current updated
2011-03-21
1, 12
Humidity Robustness updated
2011-03-21
12
Note added
2011-03-21
16
Reel dimensions corrected
2011-07-25
all
discontinuation information added, LD and LT datasheets seperated
2011-09-29
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com