Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP-T67F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LP-T67F
Description  white PLCC-2 package, colorless clear resin
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LP-T67F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LP-T67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LP-T67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LP-T67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LP-T67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LP-T67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LP-T67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LP-T67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LP-T67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LP-T67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-03-12
2
Version 1.0
LP T67F
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity
1) page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstärke
1) Seite 19
Bestellnummer
I
F = 20 mA
I
V [mcd]
LP T67F-N1Q2-24
28 ... 112
Q65111A1851
LP T67F-P1R2-35
45 ... 180
Q65111A1852
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LP T67F-P1R2-35 means that only one group P1,
P2, Q1, Q2, R1, R2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LP T67F-P1R2-35 means that only one wavelength group 3,4,5 will be shippable. LP T67F-P1R2-35 means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page 6 In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 6 for
explanation).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LP T67F-P1R2-35 means that only one forward voltage group G3,K3,N3,R3 will be shippable. In order to ensure availability, single forward
voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LP T67F-P1R2-35 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LP T67F-P1R2-35 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 3,4,5 enthalten
ist (siehe Seite 6 für nähere Informationen). LP T67F-P1R2-35 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 6 spezifizierten Grenzen geliefert
wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LP T67F-P1R2-35 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen G3,K3,N3,R3 enthalten (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com