Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-T67F Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-T67F
Description  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-T67F Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS-T67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS T67F, LR T67F, LA T67F, LO T67F, LY T67F
TOPLED
®
Enhanced Thinfilm LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-08-08
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: extrem breite
Abstrahlcharakteristik; ideal für
Hinterleuchtungen und Einkopplungen in
Lichtleiter
• Wellenlänge: 633 nm (super-red),
625 nm (rot), 617 nm (amber),
606 nm (orange), 590 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP Dünnfilm
• optischer Wirkungsgrad:
47 lm/W (super-red), 65 lm/W (red),
85 lm/W (amber, orange), 60 lm/W (yellow)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Ampelanwendungen
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B.
Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Außenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B.
Blinker, seitl. Begrenzungsleuchten,
Bremslichter, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer)
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white P-LCC-2 package, colorless
clear resin
• feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in light
guides
• wavelength: 633 nm (super-red),
625 nm (red), 617 nm (amber),
606 nm (orange), 590 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP Thinfilm
• optical efficiency: 47 lm/W (super-red),
65 lm/W (red), 85 lm/W (amber, orange),
60 lm/W (yellow)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• traffic lights
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting. (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• exterior automotive lighting (e.g. turn signal
lamps, sidemarkers, brake lights, front light, fog
lamp)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LS-T67F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams-OSRAM AG
LS-T67F AMSOSRAM-LS-T67F Datasheet
1Mb / 22P
TOPLED®
2022-09-21
LS-T67F-01 AMSOSRAM-LS-T67F-01 Datasheet
1Mb / 22P
TOPLED®
2023-07-24
logo
OSRAM GmbH
LS-T67F-T2V2-1-1-Z OSRAM-LS-T67F-T2V2-1-1-Z Datasheet
493Kb / 20P
TOPLED
More results

Similar Description - LS-T67F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBT68C OSRAM-LBT68C Datasheet
444Kb / 16P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LST656 OSRAM-LST656 Datasheet
533Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LA-G67F OSRAM-LA-G67F Datasheet
429Kb / 15P
white P-LCC-6 package, colorless clear resin
LG-T67K OSRAM-LG-T67K Datasheet
581Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T676 OSRAM-LS-T676 Datasheet
569Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T676 OSRAM-LB-T676 Datasheet
391Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T68C OSRAM-LB-T68C Datasheet
444Kb / 16P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LG-T656 OSRAM-LG-T656 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T656 OSRAM-LS-T656 Datasheet
533Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com