Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-T67F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-T67F
Description  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-T67F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS-T67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-T67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2007-08-08
2
LS T67F, LR T67F, LA T67F, LO T67F, LY T67F
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA T67F-U2AB-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen U2, V1,
V2, AA oder AB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA T67F-U2AB-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Z.B.: LS T67F-T1V1-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert
wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA T67F-U2AB-24 means that only one group U2, V1, V2, AA or AB will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA T67F-U2AB-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable (see page 5 for explanation).
E.g. LS T67F-T1V1-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS T67F-T1V1-1
super-red
280 …
900
1860 (typ.)
Q65110A5553
LR T67F-T2V2-1
red
355 … 1120
2550 (typ.)
Q65110A5550
LA T67F-U2AB-24
amber
560 … 1800
3300 (typ.)
Q65110A5547
LO T67F-U2AB-24
orange
560 … 1800
3300 (typ.)
Q65110A5549
LY T67F-T2V2-36
yellow
355 … 1120
2400 (typ.)
Q65110A5559



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com