Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-Y876 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-Y876
Description  white SMT package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-Y876 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS-Y876 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2002-10-18
2
LS Y876, LA Y876, LO Y876, LY Y876
Anm.: -1 gesamter Farbbereich (siehe Seite 4)
-24 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
-26 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe,
die aus nur 3 bzw. 4 Halbgruppen besteht. Einzelne Halbgruppen sind nicht erhältlich.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.
Note: -1 Total color tolerance range (please see page 4)
-24 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)
-26 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)
-The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4
individual groups. Individual half groups are not available.
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group..
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Farbe der
Lichtaustritts-
fläche
Color of the
Light Emitting
Area
Lichtstärke
Luminous
Intensity
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
Luminous
Flux
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LA Y876-Q1R1-1
LA Y876-R1S2-1
amber
colorless clear
71 ... 140
112 ... 280
300 (typ.)
560 (typ.)
Q65110A0380
Q65110A0381
LS Y876-P1Q1-1
LS Y876-Q1R2-1
super-red
colorless clear
45 ... 90
71 ... 180
200 (typ.)
370 (typ.)
Q65110A0388
Q65110A0485
LO Y876-Q2R2-24
LO Y876-R2T1-24
orange
colorless clear
90 ... 180
140 ... 355
400 (typ.)
740 (typ.)
Q65110A0403
Q65110A0483
LY Y876-Q1R1-26
LY Y876-R1S2-26
yellow
colorless clear
71 ... 140
112 ... 280
300 (typ.)
560 (typ.)
Q65110A0405
Q65110A0480



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com