Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-Y876 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-Y876
Description  white SMT package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-Y876 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LS-Y876 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-Y876 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
LS Y876, LA Y876, LO Y876, LY Y876
2002-10-18
5
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±11 % ermittelt.
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±11 %.
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±11 % ermittelt.
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±11 %.
1) Wellenlängengruppen / Wavelength groups
Gruppe
Group
yellow
orange
Einheit
Unit
min.
max. min.
max.
2
580
583
600
603
nm
3
583
586
603
606
nm
4
586
589
606
609
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Luminous Intensity Groups
Lichtgruppe
Luminous Intensity Group
Lichtstärke
Luminous Intensity
I
V (mcd)
Lichtstrom
Luminous Flux
Φ
V (mlm)
P1
P2
Q1
Q2
R1
R2
S1
S2
T1
45 ...
56
56 ...
71
71 ...
90
90 ... 112
112 ... 140
140 ... 180
180 ... 224
224 ... 280
280 ... 355
150 (typ.)
190 (typ.)
240 (typ.)
300 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
720 (typ.)
900 (typ.)
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: S1-3
Example: S1-3
Lichtgruppe
Luminous Intensity Group
Halbgruppe
Half Group
Wellenlänge
Wavelength
S1
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com