Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LW-W5AM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LW-W5AM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW-W5AM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LW-W5AM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW-W5AM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW-W5AM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW-W5AM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW-W5AM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW-W5AM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW-W5AM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW-W5AM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW-W5AM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2008-02-27
2
LW W5AM
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LW W5AM-JYLX-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
JY, JZ, KX, KY, KZ oder LX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW W5AM-JYLX-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen
-5K bis -8L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LW W5AM-JYLX-5K8L means that only one group JY, JZ, KX, KY, KZ or LX will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW W5AM-JYLX-5K8L means that only
1 chromaticity coordinate group -5K to -8L will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 18
Luminous
Flux
1) page 18
IF = 350 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 18
Luminous
Intensity
2) page 18
IF = 350 mA
I
V (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LW W5AM-JYKY-5K8L
LW W5AM-JZKX-6K7L
LW W5AM-KXKY-6K7L
white
52.000 ... 97.000
61.000 ... 82.000
71.000 ... 97.000
18.600 (typ.)
17.900 (typ.)
21.000 (typ.)
Q65110A7373
Q65110A7578
Q65110A7577
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstrom
1) Seite 18
Luminous Flux
1) page 18
I
F = 350 mA
Φ
V (mlm)
Typischer Lichtstrom
2) Seite 18
Typical Luminous Flux
2) page 18
I
F = 500 mA
Φ
V (mlm)
LW W5AM-JYKY-5K8L
LW W5AM-JZKX-6K7
LW W5AM-KXKY-6K7L
52.000 ... 97.000
61.000 ... 82.000
71.000 ... 97.000
104.300
100.100
117.600



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com