Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCW-CP7P Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-CP7P
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-CP7P Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCW-CP7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
LCW CP7P
OSLON SSL
Ceramic package
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2010-09-09
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMD Keramik Gehäuse mit
Silikonverguss und Linse
• Typischer Lichtstrom: 97 lm bei 350 mA und
bis zu 166 lm bei 700 mA (4000 K)
• Besonderheit des Bauteils: Kompakte
Lichtquelle für platzsparende Designs
• Farbtemperatur: 2700 K bis 5000 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: 80°
• optischer Wirkungsgrad: 86 lm/W bei
350 mA (4000 K)
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 14
Anwendungen
• Lampen- und Leuchten-Retrofits
• Spot-Lichtquellen
• Schreibtischleuchten
• Akzentbeleuchtung
• Einbau-Deckenleuchten
• Ladenbeleuchtung
Features
• package: SMD ceramic package with silicon
resin with lens
• typical Luminous Flux: 97 lm at 350 mA and
up to 166 lm at 700 mA (4000 K)
• feature of the device: small size high-flux LED
for slim designs
• typ. color temperature: 2700 K to 5000 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: 80°
• optical efficiency: 86 lm/W at 350 mA
(4000 K)
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8-mm tape with 600/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 14
Applications
• Residential retrofits & fixtures
• Spot lights
• Task lights
• Accent lights
• Professional downlights
Shop lighting


Similar Part No. - LCW-CP7P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCW-CP7P.PC OSRAM-LCW-CP7P.PC Datasheet
459Kb / 19P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
More results

Similar Description - LCW-CP7P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LACP7P OSRAM-LACP7P Datasheet
419Kb / 20P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LACPDP OSRAM-LACPDP Datasheet
416Kb / 20P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LDCP7P OSRAM-LDCP7P Datasheet
405Kb / 19P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LHCPDP OSRAM-LHCPDP Datasheet
363Kb / 17P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCWCPDP.PC OSRAM-LCWCPDP.PC Datasheet
475Kb / 19P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCWCQ7P.CC OSRAM-LCWCQ7P.CC Datasheet
559Kb / 22P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CQ7P.CC OSRAM-LCW-CQ7P.CC Datasheet
559Kb / 22P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CQAR.PC OSRAM-LCW-CQAR.PC Datasheet
197Kb / 10P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LUW-CP7P OSRAM-LUW-CP7P Datasheet
450Kb / 18P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LUW-CPDP OSRAM-LUW-CPDP Datasheet
509Kb / 21P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com