Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LH-R974 Datasheet(PDF) 19 Page - OSRAM GmbH

Part # LH-R974
Description  SMT package 0805, colorless diffused resin, 2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LH-R974 Datasheet(HTML) 19 Page - OSRAM GmbH

Back Button LH-R974 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LH-R974 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LH-R974 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LH-R974 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LH-R974 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LH-R974 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LH-R974 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LH-R974 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LH-R974 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 20 page
background image
Version 1.0
LH R974
2012-11-06
19
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness groups are tested at a
current pulse duration of 25 ms and a tolerance of
± 11%.
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden mit einer
Stromeinprägedauer von 25 ms und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2) Reverse Voltage: Driving the LED in reverse
direction is suitable for short term application.
2) Sperrspannung: Die LED kann kurzzeitig in
Sperrichtung betrieben werden.
3) Wavelength: Wavelengths are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm.
3) Wellenlänge: Wellenlängen werden mit einer
Stromeinprägedauer von 25 ms und
einer
Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
4)
Forward Voltage: Forward voltages are tested at a
current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±
0.1 V.
4)
Durchlassspannung: Spannungswerte werden mit
einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer
Genauigkeit von ± 0,1 V ermittelt.
5) Thermal Resistance: RthJA results from mounting
on PC board FR 4 (pad size >= 5mm² per pad)
5) Wärmewiderstand: RthJA ergibt sich bei Montage
auf PC-Board FR 4 (Padgröße >= 5mm² je Pad)
6)
Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ)
6)
Wärmewiderstand: Rth
max
basiert
auf
statistischen Werten (6σ)
7) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
7) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
8) Relative Brightness Curve: In the range where the
line of the graph is broken, you must expect higher
brightness differences between single LEDs within
one packing unit.
8) Relative Helligkeitskurve: Im
gestrichelten
Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet
werden.
9) Tolerance of Measure: Dimensions are specified
as follows: mm (inch).
9) Maßtoleranz: Maße
werden
wie
folgt
angegeben: mm (inch).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com