Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRTB-R98G Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTB-R98G
Description  black SMT package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused resin
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTB-R98G Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LRTB-R98G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRTB-R98G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRTB-R98G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRTB-R98G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRTB-R98G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRTB-R98G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRTB-R98G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRTB-R98G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRTB-R98G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 25 page
background image
LRTB R98G
Multi CHIPLED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Version 1.8
2018-03-19
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: schwarzes SMT-Gehäuse,
Kontrasterhöhung durch schwarze Oberfläche
(RGB-Displays) und diffuses Harz
• Besonderheit des Bauteils: additive
Farbmischung durch unabhängige
Ansteuerung aller Chips
• Wellenlänge: 625 nm (rot),
528 nm (true green), 470 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: 100°
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Verpackungseinheit: 4 Rollen mit 3’000/Rolle,
ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sensitiv
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 18
Anwendungen
• Videoleinwände im Innenbereich
• Vollfarb-Displays
• Getrennte Ansteuerung der Leuchtdiodenchips
zur Darstellung verschiedener Farben inklusive
weiß
Features
• package: black SMT package, higher contrast
by a black surface (RGB-Displays) and diffused
resin
• feature of the device: additive mixture of color
stimuli by independent driving of each chip
• wavelength: 625 nm (red),
528 nm (true green), 470 nm (blue)
• viewing angle: 100°
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• method of packing: 4 reels with 3,000/reel,
ø180 mm
• ESD-withstand voltage: sensitive device
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 18
Applications
• Indoor Video Walls
• full color display
• LED chips can be controlled separately to
display various colors including white


Similar Part No. - LRTB-R98G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTB-R48G OSRAM-LRTB-R48G Datasheet
1Mb / 29P
SMT package, epoxy resin
logo
ams-OSRAM AG
LRTB-R48G AMSOSRAM-LRTB-R48G Datasheet
1Mb / 29P
Multi Chip LED
2021-09-30
More results

Similar Description - LRTB-R98G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTBG6TG OSRAM-LRTBG6TG Datasheet
802Kb / 22P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LHGBT686 OSRAM-LHGBT686 Datasheet
655Kb / 19P
white P-LCC-4 package, higher contrast by a black surface
LRTBGFTG OSRAM-LRTBGFTG Datasheet
975Kb / 25P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LATB-T66B OSRAM-LATB-T66B Datasheet
553Kb / 20P
white P-LCC-4 package; higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused resin
LHGB-T686 OSRAM-LHGB-T686 Datasheet
655Kb / 19P
white P-LCC-4 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays)
LRTB-G6TG OSRAM-LRTB-G6TG Datasheet
802Kb / 22P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LRTB-GFTG OSRAM-LRTB-GFTG Datasheet
975Kb / 25P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LRTB-GFUG OSRAM-LRTB-GFUG Datasheet
626Kb / 28P
black P-LCC-6 package for higher contrast (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LRTB-GVTG OSRAM-LRTB-GVTG Datasheet
1Mb / 27P
white PLCC-6 package, diffused silicone resin, higher contrast by a black surface
LRT-GFTM OSRAM-LRT-GFTM Datasheet
403Kb / 24P
white PLCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGY-Displays) and diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com