Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-3336 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-3336
Description  colorless, micro diffused 3 mm (T1) package
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-3336 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LS-3336 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-3336 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-3336 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-3336 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-3336 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-3336 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-3336 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-3336 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-3336 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
LS 3336, LO 3336, LY 3336
2007-03-01
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
6) Seite 12
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
6) page 12
Gruppe
Group
yellow
orange
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
2
580
583
600
603
nm
3
583
586
603
606
nm
4
586
589
606
609
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 12
Luminous Intensity
1) page 12
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 12
Luminous Flux
2) page 12
Φ
V (mlm)
S1
S2
T1
T2
U1
U2
V1
V2
180 …
224
224 …
280
280 …
355
355 …
450
450 …
560
560 …
710
710 …
900
900 … 1120
310 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
760 (typ.)
950 (typ.)
1210 (typ.)
1520 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine
obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw.6 Helligkeitsgruppen
bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a lower family group, an upper family
group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: U1-3
Example: U1-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
U1
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com