Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSG-T67K Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSG-T67K
Description  white PLCC-4 package, colorless clear resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSG-T67K Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSG-T67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSG-T67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSG-T67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSG-T67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSG-T67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSG-T67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSG-T67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSG-T67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSG-T67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
LSG T67K
Multi TOPLED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Version 1.0
Released
2016-10-04
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes PLCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
Besonderheit des Bauteils: beide
Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar, hohe
Signalwirkung durch Farbwechsel der LED
möglich
Wellenlänge: 630 nm (super-rot), 570 nm (grün)
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: InGaAlP
Gruppierungsparameter: Lichtstärke
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: Reflow Löten
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2kV nach
JESD22-A114-D
Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 10
Anwendungen
Informationsanzeigen im Innen- und
Außenbereich
optischer Indikator
Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
Einkopplung in Lichtleiter
Laufschriftanzeigen
Signal- und Symbolleuchten
Features
package: white PLCC-4 package, colorless clear
resin
feature of the device: both chips can be
controlled separately, high signal efficiency
possible by color change of the LED
wavelength: 630 nm (super red), 570 nm (green)
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: InGaAlP
grouping parameter: luminous intensity
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
soldering methods: reflow soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Superior Corrosion Robustness:
details see page 10
Applications
indoor and outdoor displays
optical indicators
backlighting (switches, keys, displays, illuminated
advertising, general lighting)
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
coupling into light guides
light writing displays
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LSG-T67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LSG-T670 OSRAM-LSG-T670 Datasheet
563Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T671 OSRAM-LSG-T671 Datasheet
529Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T676 OSRAM-LSG-T676 Datasheet
362Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T677 OSRAM-LSG-T677 Datasheet
392Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
More results

Similar Description - LSG-T67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LY-E65F OSRAM-LY-E65F Datasheet
548Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear resin
LO-E67F OSRAM-LO-E67F Datasheet
445Kb / 20P
white PLCC-4 package, colorless clear resin
LA-E63B OSRAM-LA-E63B Datasheet
381Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear resin
LA-E65B OSRAM-LA-E65B Datasheet
532Kb / 20P
white PLCC-4 package, colorless clear resin
LA-ETSF OSRAM-LA-ETSF Datasheet
612Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear resin
LR-E67F OSRAM-LR-E67F Datasheet
472Kb / 20P
white PLCC-4 package, colorless clear resin
LS-E63F OSRAM-LS-E63F Datasheet
378Kb / 22P
white PLCC-4 package, colorless clear resin
LS-E67F OSRAM-LS-E67F Datasheet
439Kb / 20P
white PLCC-4 package, colorless clear resin
LT-E63C OSRAM-LT-E63C Datasheet
647Kb / 22P
white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E65B OSRAM-LY-E65B Datasheet
534Kb / 20P
white PLCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com