Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUW-CP7P Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LUW-CP7P
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUW-CP7P Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUW-CP7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUW-CP7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUW-CP7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUW-CP7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUW-CP7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUW-CP7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUW-CP7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUW-CP7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUW-CP7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2010-01-07
2
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LUW CP7P
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
KS, KT oder KU enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5E bis -8G enthalten ist (siehe Seite 7 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 bedeutet, dass
nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3, -4
oder -5 enthalten (siehe Seite 7 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g.LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 means that only one group KS, KT or KU will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 means that
only 1 chromaticity coordinate group -5E to -8G will be shippable (see page 7 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW CP7P-KSKU-5E8G-35 means that only 1 forward voltage
group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be
orderable(see page 7 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farb-
temperatur
color
temperature
Lichtstrom
1) Seite 18
Luminous
Flux
1) page 18
I
F = 350 mA
Φ
V(lm)
Lichtstärke
2) Seite 18
Luminous
Intensity
2) page 18
I
F = 350 mA
I
V (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LUW CP7P-KSKU-5E8G-35
LUW CP7P-KTLP-5E8G-35
6000K
6000 K
89.2 ... 112.0
97.0 ... 121.0
56 (typ.)
56 (typ.)
Q65110A9769
Q65110A9768
LUW CP7P-KSKU-5C8E-35
LUW CP7P-KTLP-5C8E-35
6500 K
6500 K
89.2 ... 112.0
97.0 ... 121.0
56 (typ.)
56 (typ.)
Q65110A9822
Q65110A9767



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com