Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AP4202 Datasheet(PDF) 12 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AP4202
Description  100mA 9ch LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP4202 Datasheet(HTML) 12 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AP4202 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 12Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 13Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 14Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 15Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 16Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 28 page
background image
[AP4202]
016015406-J-00
2017/01
- 12 -
10.
動作説明
10.1. 動作概要
AP4202は2通りのインターフェイス(4線式SCI制御、シリアル-F/F制御)で設定したデータによりLED
の発光を制御します。階調データ設定方法は、PWM制御階調(8bit)をICレジスタに書き込むSCI制御
とシフトレジスタに書き込むシリアル-F/F制御があり、DRSET端子設定にて定電流出力、オープンドレ
イン出力の選択ができます。LED電流の設定はオープンドレイン出力ではLED端子毎に直列外部抵抗で
設定し、定電流出力ではISET_R, ISET_G, ISET_B 端子に電流設定用抵抗で設定することができます。
SCI制御では、A4~A0端子の短絡/開放で設定するICアドレス、SCIインターフェイス経由で決定する
LED端子アドレスがあります。ICアドレスを持つことで、SCIインターフェイス配線のバス接続を可能
にします。また、SCI制御時、LEDの一斉消灯が対応可能です。PWM周波数は、PWMSET端子で2通り
の周波数を選択することができ、リフレッシュ周期を最適化する場合に有効です。
Table 3. 設定端子説明表
DRSET端子
ドライバ出力
SCIEN端子
インターフェイス
GND接続 (“L”)
オープンドレイン出力
GND接続 (“L”)
シリアル-F/F制御
OPEN (“H”)
定電流出力
OPEN (“H”)
SCI制御
PWMSET端子
調光PWM周波数[Hz] (同周期[µs]) (typ)
GND 接続 (“L”)
1830Hz (546µs)
VDC1 接続 (“H”)
2745Hz (364µs)
10.2. SCIインターフェイスコマンド説明
Table 4.コマンド内訳説明表(初期16-bitの送信部をコマンド部と呼びます。)
命令内容
設定動作
補足
インストラクション 初期4-bitで命令内容を指定
“A4~A0”
ICのアドレス指定
Pin設定と異なる命令は無視する
(“H”表示)
“RW”
“1”= 書き込み
“0”= 読み出し
-
“ALL”
“1”= 全LED端子対象(全RGBセット)
”0”=
ch3~ch0設定に準拠
「ch3~ch0」の設定より優先される
“RST”
“1”= LED階調PWM出力を停止
”0”=通常動作の設定値
PWM出力を停止する場合のみ“1”を設定
「RW」=「ALL」=「RST」=“1”のみ
停止される
“ch3~ch0”
ALL=”0”時、対象RGBセットの指定
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com