Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AP4202 Datasheet(PDF) 13 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AP4202
Description  100mA 9ch LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP4202 Datasheet(HTML) 13 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AP4202 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 12Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 13Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 14Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 15Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 16Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 17Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 28 page
background image
[AP4202]
016015406-J-00
2017/01
- 13 -
Table 5.LEDラインアドレス
LEDラインアドレス
選択ch
(LEDライン)
LEDラインアドレス
選択ch
(LEDライン)
ch3
ch2
ch1
ch0
ch3
ch2
ch1
ch0
0
0
0
0
LEDR0, LEDG0, LEDB0
1
0
0
0
設定禁止
0
0
0
1
LEDR1, LEDG1, LEDB1
1
0
0
1
LEDR2~LEDR0
LEDR端子を順番に書込み
0
0
1
0
LEDR2, LEDG2, LEDB2
1
0
1
0
LEDG2~LEDG0
LEDG端子を順番に書込み
0
0
1
1
設定禁止
1
0
1
1
LEDB2~LEDB0
LEDB端子を順番に書込み
0
1
0
0
1
1
0
0
LED*2~LED*0
LEDR,G,B端子へ同色同
士、同じデータを書込み
0
1
0
1
1
1
0
1
LED**
全LED端子に同じデータを
書き込み
0
1
1
0
1
1
1
0
設定禁止
0
1
1
1
1
1
1
1
Table 6. コマンド部説明表
命令内容
RW ALL RST
SCL(発数)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
通常命令
1
0
1
0
非反映命令
1
0
1
1
ラッチ命令
0
0
0
0
SCK
LEDラインアドレス
インストラクション
ICアドレス
A4
A3
A2
A1
A0
ch1
端子
TxD
入力不要
RW
ch0
ALL RST ch3 ch2
Note 12. CSB=”L”時(コマンド入力中)のA4~A0端子の設定変更は禁止です。
Note 13.
1.
通常命令は、命令終了後のCSB=”H”時に、命令内で設定した階調PWMデータが、LEDの発光に反
映されます。
2.
非反映命令は、命令終了後のCSB=”H”時に、命令内で設定した階調PWMデータを、LED発光に反映
させません。LED発光は、本命令実行前後での変化はありません。
3.
ラッチ命令は、LEDに発光反映させるタイミングを指示する命令です。通常命令同様、命令終了後
のCSB=”H”時に、IC内全階調PWMデータを発光反映させるよう動作します。ラッチ命令は、IC間
の発光反映タイミングを同一にしたい場合を想定した機能です。
4.
ラッチ命令実行時に、IC電源投入後、一度もデータ設定が無いLEDは、「消灯」が反映されます。
5.
ラッチ命令の場合、インストラクション部(4bit)の入力完了後に、CSBを”H”にすることが可能で
す。
6.
ALL=”0”時、設定する階調PWMデータは1-RGBセット分(=3-LEDライン分)の設定が必要です。
例えばch3~ch0=[0,0,1,0]時は、(R2D7~R2D0)(G2D7~G2D0)(B2D7~B2D0)を同一コマ
ンドでデータ設定することが必須になります。
7.
ALL=”0”時、指定するLEDラインアドレスを「設定禁止」で連続2回設定を行うとICの出荷検査テス
ト状態になる場合があります。(回避するには電源再投入が必要になります)
Table 7. ICアドレス表
ICアドレスデータ[A4~A0]
指定したICアドレスに対する命令になります。
00000=アドレス0
00001=アドレス1
00010=アドレス2
00011=アドレス3
00100=アドレス4
00101=アドレス5
00110=アドレス6
00111=アドレス7
01000=アドレス8
01001=アドレス9
01010=アドレス10
01011=アドレス11
01100=アドレス12
01101=アドレス13
01110=アドレス14
01111=アドレス15
10000=アドレス16
10001=アドレス17
10010=アドレス18
10011=アドレス19
10100=アドレス20
10101=アドレス21
10110=アドレス22
10111=アドレス23
11000=アドレス24
11001=アドレス25
11010=アドレス26
11011=アドレス27
11100=アドレス28
11101=アドレス29
11110=アドレス30
11111=アドレス31
Note 14. ICアドレスの設定(GND接続、又はOPEN)はA4~A0端子にてアドレス0~31を設定してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com