Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2SC4342 Datasheet(PDF) 2 Page - NEC

Part # 2SC4342
Description  Silicon Power Transistor
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SC4342 Datasheet(HTML) 2 Page - NEC

  2SC4342 Datasheet HTML 1Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 2Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 3Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 4Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 5Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 6Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 7Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2SC4342
データ・シート D14862JJ2V0DS
2
電気的特性(TA = 25
°°°°C)
項 目
略号
条 件
MIN.
TYP.
MAX.
単位
コレクタしゃ断電流
ICBO
VCB = 100 V, IE = 0 A
1.0
µA
エミッタしゃ断電流
IEBO
VEB = 5.0 V, IC = 0 A
5.0
mA
直流電流増幅率
hFE1
VCE = 2.0 V, IC = 1.5 A
注
2000
20000
直流電流増幅率
hFE2
VCE = 2.0 V, IC = 3.0 A
注
1000
コレクタ飽和電圧
VCE(sat)
IC = 1.5 A, IB = 1.5 mA
注
1.5
V
ベース飽和電圧
VBE(sat)
IC = 1.5 A, IB = 1.5 mA
注
2.0
V
ターンオン時間
ton
IC = 1.5 A, RL = 33
Ω,
0.3
µs
蓄積時間
tstg
IB1 = –IB2 = 3.0 mA, VCC
≒ 50 V
1.5
µs
下降時間
tf
スイッチング時間(ton, tstg, tf)測定回路参照
0.4
µs
注 パルス測定 PW ≦ 350
µs, Duty Cycle ≦ 2%
hFE
規格区分
捺印
ML
K
hFE2
2000
∼5000
4000
∼10000
8000
∼20000
スイッチング時間(ton, tstg, tf)測定回路
VCC
RL
IB1
IB2
IC
IC
T.U.T.
VIN
PW
PW ≒ 50 s
µ
VBB ≒
−5.0 V
Duty Cycle
≦ 2%
ベース電流波形
コレクタ電流波形
ton
tstg tf
90%
IB1
IB2
10%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com