Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MP111 Datasheet(PDF) 1 Page - Cirrus Logic

Part # MP111
Description  POWER OPERATIONAL AMPLIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APEX [Cirrus Logic]
Direct Link  http://www.cirrus.com
Logo APEX - Cirrus Logic

MP111 Datasheet(HTML) 1 Page - Cirrus Logic

  MP111 Datasheet HTML 1Page - Cirrus Logic MP111 Datasheet HTML 2Page - Cirrus Logic MP111 Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic MP111 Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
APEX MICROTECHNOLOGY CORPORATION • TELEPHONE (520) 690-8600 • FAX (520) 888-3329 • ORDERS (520) 690-8601 • EMAIL prodlit@apexmicrotech.com
1
��������������������������������������������������������������
� � � � � � � � � � � � � � �
���������������������������
�����
FEATURES
• LOW COST
• HIGH VOLTAGE - 100 VOLTS
• HIGH OUTPUT CURRENT- 50 AMP PULSE OUTPUT, 15
AMP CONTINUOUS
• 170 WATT DISSIPATION CAPABILITY
• 130 V/uS SLEW RATE
• 500kHz POWER BANDWIDTH
APPLICATIONS
• INKJET PRINTER HEAD DRIVE
• PIEZO TRANSDUCER DRIVE
• INDUSTRIAL INSTRUMENTATION
• REFLECTOMETERS
• ULTRA-SOUND TRANSDUCER DRIVE
DESCRIPTION
The MP111 operational amplifier is a surface mount con-
structed component that provides a cost-effective solution in
many industrial applications. The MP111 offers outstanding
performance that rivals much more expensive hybrid compo-
nents yet has a footprint of only 4 sq in. The MP111 has many
optional features such as four-wire current limit sensing and
external compensation. The 500 kHz power bandwidth and 15
amp continuous and 50A pulse output of the MP111 makes it a
good choice for piezo transducer drive applications. The MP111
is built on a thermally conductive but electrically insulating sub-
strate that can be mounted to a heat sink.
EQUIVALENT CIRCUIT DIAGRAM
34-PIN DIP
PACKAGE STYLE FD
TYPICAL APPLICATION
INKJET NOZZLE DRIVE
The MP111's fast slew rate and wide power bandwith make
it an ideal nozzle driver for industrial inkjet printers. The 50 amp
pulse output capability can drive hundreds of inkjet nozzles
simultaneously.
EXTERNAL CONNECTIONS
��
���
��
���
���
���
����
����
��
���
��
���
���
���
���
���
���
���
���
��
��
��
���
���
���
��
���
���
��
��� ���
��
���
���
��
��
���
���
���
���
���
�����
�����
��
���
���
���
���
���
��
���������
���������
���
���
���
���
���
���
���
���
���
����
�����
��
��
��
��
��
��
���
���
���
���
�
�
�
�
�
��
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��
�
��
�
���
�
��
�
��
���
���
��
�
��
�
��
�
��
�
��
���
��
���
�
���
�
�
�
�
�����
����������
�����
������
�������
�������
���
���
���
���
���
���
���
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
�����
�����
��
������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������
������������������
��������������
���
���
����
�
�
�����
����
����
����
�
��
��
��
��
��
��
��
���
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���
���
���
���
�������
��������
���
��
��
���
��������������
�������
�������
��������
���
���
���
����
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
������������
���
���
����
�
�
�����
�����
�����
��������������
�������
�������
�������
�
��
��
��
�
��


Similar Part No. - MP111

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CTS Corporation
MP111 CTS-MP111 Datasheet
133Kb / 5P
Quartz Crystal
logo
Cirrus Logic
MP111 CIRRUS-MP111 Datasheet
219Kb / 5P
Power Operational Amplifier
logo
Monolithic Power System...
MP111 MPS-MP111 Datasheet
366Kb / 13P
Dying Gasp Storage and Release Control IC
logo
Microchip Technology
MP111-195E/LB MICROCHIP-MP111-195E/LB Datasheet
379Kb / 26P
Micropower Voltage Detector
2005
MP111-195E/MB MICROCHIP-MP111-195E/MB Datasheet
379Kb / 26P
Micropower Voltage Detector
2005
More results

Similar Description - MP111

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
National Semiconductor ...
LM675 NSC-LM675 Datasheet
204Kb / 8P
Power Operational Amplifier
logo
Cirrus Logic
PA13 CIRRUS-PA13 Datasheet
642Kb / 7P
Power Operational Amplifier
PA86 APEX-PA86_07 Datasheet
312Kb / 5P
POWER OPERATIONAL AMPLIFIER
MP108 CIRRUS-MP108 Datasheet
212Kb / 5P
Power Operational Amplifier
MP111 CIRRUS-MP111 Datasheet
219Kb / 5P
Power Operational Amplifier
MP240 CIRRUS-MP240_09 Datasheet
478Kb / 7P
Power Operational Amplifier
PA05 CIRRUS-PA05 Datasheet
212Kb / 5P
Power Operational Amplifier
PA08 CIRRUS-PA08 Datasheet
207Kb / 5P
Power Operational Amplifier
PA12H CIRRUS-PA12H Datasheet
169Kb / 2P
Power Operational Amplifier
PA96 CIRRUS-PA96 Datasheet
204Kb / 5P
Power Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com