Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP2701 Datasheet(PDF) 4 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP2701
Description  Integrated 7 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP2701 Datasheet(HTML) 4 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP2701 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
IP2161
V1.03
http://www.injoinic.com/
4 / 9
Copyright © 2017, Injoinic Corp.
7. 极限参数
参数
符号
值
单位
VCC 端口输入电压范围
VCC
-0.3 ~ 7
V
DP,DM 端口输入电压范围
VDP, VDM
-0.3~10
V
其他端口耐压范围
-0.3~6.5
V
结温范围
TJ
-40 ~ 150
℃
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
℃
回流焊温度(10sec)
Ts
260
℃
工作环境温度范围
TA
-40~150
℃
封装热阻
θ
JA
250
℃/W
封装热阻
θ
JC
110
℃/W
人体模型(HBM)
ESD
4
KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下
暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
8. 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VCC
3
5.5
V
工作环境温度
TA
-40
85
℃
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。
9. 电气特性
除特别说明,TA=25℃, 4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入工作电压
VCC
引脚直接加电压
3
5.5
V
2k+1uF
3.4
25
V
输入欠压阈值
UVLO
VCC 下降沿
2.5
2.9
V
静态工作电流
IQ
No load,
VCC=5V
50
66
100
uA
启动时间
Ts
8
10
12
ms
SEL 输入高电平电压
阈值
VSELH
2.5
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com