Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3582 Datasheet(PDF) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3582
Description  Internal reference source Adjusted idler voltage
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3582 Datasheet(HTML) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3582 Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582 Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582 Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582 Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582 Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582 Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
HT3582D
3/6
万能充电器控制芯片
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
引脚定义
引脚名
引脚号
功能说明
BTN
1
电池负极
L3
2
指示灯L3引脚
L2
3
指示灯L2引脚
L1
4
指示灯L1引脚
SW
5
功能选择(接VDD为3灯和2灯模式,接GND为七彩模
式)
GND
6
电源负极(地端)
BTP
7
电池正极
VDD
8
电源正极
功能及状态描述(参考三灯应用电路)
状态描述
电源状态
电池状态
L1
L2
L3
电池电流
|VBTP-VBTN|
电池检测
断开
正常接入
-
3mA(*)(**)
<4.10V(**)
-
5mA(*)(**)
≥4.10V(**)
电池空载
接入
断开
0
4.20V(**)
涓流充电
接入
正常接入
25mA(**)
<2.3V(**)
正常充电
接入
正常接入
250mA(**)
3.60V(**)
饱和检测
接入
正常接入
3mA(**)
4.20V(**)
表 5.1 HT3582D 三灯模式状态列表
(*) 此处为负值,表示此时电池向电路放电(为LED供电)
(**) 表格中所列数据均为典型值
电气特性参数(除特殊说明外,所有参数均在室温下测得,并以 GND 端电位为 0 电位)
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VDD
5
8
V
空载电压
Vo
VDD=5V~8V
4.18
4.20
4.28
V
饱和电压
Vs
VDD=5V~8V
4.23
4.25
4.33
V
充电电流
ICHARGE
VDD=5V, |VBTP-VBTN|+3.6V
250
400
(*)
mA
短路检测
VSHORT
VDD=5V, |VBTP-VBTN|: 1V→0.2V
1
V
振荡频率
FOSC
VDD=5V, |VBTP-VBTN|=3.6V
2
4
Hz
静电保护
ESD
人体模型
2000
V
(*)如长时间按此电流工作需满足 Pd 要求,DIP 的 Pd 要求如下:
Ta= 25°C…………………………………………………………………………………………………..1.0W
Thermal Resistance …………………………………………………………………………...... 100°C /W



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com