Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1622 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1622
Description  LCD powered chip drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1622 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1622 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
32
32
32
32ⅹ
ⅹ
ⅹ
ⅹ8
LCD
8
LCD
8
LCD
8
LCD 驱动专用芯片
驱动专用芯片
驱动专用芯片
驱动专用芯片 TM1622
TM1622
TM1622
TM1622
4
www.szpth.com
V1.2
极限参数
极限参数
极限参数
极限参数
(1)
(2)
参数名称
参数名称
参数名称
参数名称
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
极限值
极限值
极限值
极限值
单
单
单
单
位
位
位
位
逻辑电源电压
VDD
-0.5~+7.0
V
输入端电压范围
Data, CS , WR , RD
Vin
-0.5~VDD+0.5
V
工作温度范围
Topr
-40~+85
℃
储存温度范围
Tstg
-55~+150
℃
人体模式(HBM)
2000
V
机器模式(MM)
ESD
200
V
(1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,天微电子不建
议实际使用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件
推荐工作条件
推荐工作条件
推荐工作条件
在
在
在
在-
--
-45
45
45
45℃
℃
℃
℃~+85
~+85
~+85
~+85℃
℃
℃
℃下测试
下测试
下测试
下测试,
,
,
,除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
TM1622
TM1622
TM1622
TM1622
参数名称
参数名称
参数名称
参数名称
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
电源电压
VDD
-
2.7
5.0
5.2
V
外置时钟频率
Ext_CLOCK
32
KHz
工作温度范围
Ta
-20
+85
℃
工作结温范围
Tj
-40
+125
℃
AC
AC
AC
AC 电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
在
在
在
在 VDD=5.0V
VDD=5.0V
VDD=5.0V
VDD=5.0V 及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为-
--
-40
40
40
40℃
℃
℃
℃~+85
~+85
~+85
~+85℃
℃
℃
℃下测试
下测试
下测试
下测试,
,
,
,典型值在
典型值在
典型值在
典型值在
VDD=5.0V
VDD=5.0V
VDD=5.0V
VDD=5.0V 和
和
和
和 Ta=+25
Ta=+25
Ta=+25
Ta=+25℃
℃
℃
℃条件下得出
条件下得出
条件下得出
条件下得出,
,
,
,除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
TM1622
TM1622
TM1622
TM1622
参数名称
参数名称
参数名称
参数名称
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VDD=3.0V,片内 RC
VDD=5.0V,片内 RC
24
32
40
系统时钟
Fsys1
VDD=3.0/5.0V,外部时钟
-
32
-
KHz
VDD=3.0V,片内 RC
48
64
80
VDD=5.0V,片内 RC
48
64
80
LCD 驱动扫描频率
Flcd
VDD=3.0/5.0V,外部时钟
-
64
-
Hz
COM 时钟周期
Tcom
n 个 COM 口
n/Flcd
Hz
VDD=5.0V,50%占空比
4
300
WR 时钟频率
Fclk1
VDD=3.0V,50%占空比
4
150
KHz
VDD=5.0V,50%占空比
1
75
RD 时钟频率
Fclk2
VDD=3.0V,50%占空比
1
150
KHz
CS 高电平宽度
Tcsh
500
600
-
ns
VDD=5.0V,写模式
3.5
125
VDD=5.0V,读模式
6.7
VDD=3.0V,写模式
1.7
125
WR , RD 输入电平持续
时间
Tclk
VDD=3.0V,读模式
3.4
μs
TONE 2K,片内 RC
1.5
2.0
2.5
声音输出频率
Ftone
TONE 4K,片内 RC
3
4
5
KHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com