Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MBSP-2 Datasheet(PDF) 36 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # MBSP-2
Description  Battery Backup System
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

MBSP-2 Datasheet(HTML) 36 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button MBSP-2 Datasheet HTML 32Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 33Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 34Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 35Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 36Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 37Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 38Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 39Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 40Page - Pentair plc. All rights reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 40 page
background image
Visualización de LED
36
Visualización del código operativo de LED
ALERTA DEL SISTEMA
Condición operativa del sistema
ALARMA AUDIBLE SILENCIADA
ESTADO DE LA BOMBA
ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA de CA
CARGANDO
ESTADO DE LA BATERÍA
Indica
Indica
Indica
Indica
Indica
Indica
Indica
Indica
Indica que la alimentación eléctrica de CA de 115V está conectada
Indica que la bomba está funcionando (LED continuo)
Indica LED destellando rápidamente: bomba se ha arrancado
Indica que la alarma audible se ha apagado
Indica LED destellando rápidamente: prueba de precualificación
de la batería está en marcha
Indica que la batería se está cargando normalmente
Indica LED continuo: la carga de la batería es superior al 20%;
el sistema está manteniendo la carga
Indica LED destellando lentamente:
la carga de la batería es inferior al 20%
LED está ENCENDIDO
continuamente
LED está destellando
(rápidamente)
LED está destellando
(lentamente)
LED está
apagado
AVISO: Todas las situaciones mostradas anteriormente indican funcionamiento normal del sistema; no se necesita ninguna acción.
Sin embargo, si la bomba BBU está funcionando o ha funcionado, compruebe la bomba principal y supervise de forma activa el
estado del cargador para la duración de la batería. Siempre restablezca el cargador después de que arranque la bomba.
Durante el funcionamiento normal del sistema, el LED DE "ALERTA DEL SISTEMA" no se enciende. El LED de
"ALIMENTACION ELECTRICA DE CA" se enciende solamente si el sistema está conectado a un circuito de alimentación
eléctrica de CA en funcionamiento.
TABLA II – Visualizaciones de los códigos operativos (los LED se encienden continuamente o destellan)
TABLA III – Visualizaciones de las funciones de LED (los LED se encienden continuamente)
LED de control:
La iluminación continua indica el funcionamiento normal:
Alimentación eléctrica de CA
Hay alimentación eléctrica de CA
Estado de la bomba
Se ha activado el interruptor del flotador. El LED permanece encendido (deste-
llando) después de haber detenido la bomba. Presione el botón ‘Prueba del
sistema’ para restablecerlo.
Alarma audible silenciada
La alarma audible se ha silenciado. Presione y suelte el botón ‘Silenciar alarma’
para restablecer (activar) la alarma audible y apagar el LED.
Cargando
Indica que la batería se está cargando – consulte la Tabla II, anterior.
Estado de la batería
A. Continuamente encendido - el voltaje de la batería es superior a 10,9 voltios CC
y la capacidad es superior al 20%.
B. Sonido bip lento/Destello lento de LED - la capacidad de la batería es inferior al
20% y el voltaje está entre 8,2 VCC y 10,9 VCC.
C. Sonido bip rápido/Destello rápido de LED - la carga de la batería es inferior a
8,2 VCC.
Alerta del sistema
Destello (simultáneamente con el timbre) indica que el cargador ha entrado en el
‘Modo de fallas’. Presione los botones ‘Probar sistema’ y ‘Silenciar alarma’ para
restablecerlo. AVISO: si no se corrige la fuente de la falla, el cargador volverá a
entrar en el “Modo de fallas”. Consulte la Tabla IV para obtener información sobre
los códigos de errores.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com