Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MBSP-2 Datasheet(PDF) 21 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # MBSP-2
Description  Battery Backup System
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

MBSP-2 Datasheet(HTML) 21 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button MBSP-2 Datasheet HTML 17Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 18Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 19Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 20Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 21Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 22Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 23Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 24Page - Pentair plc. All rights reserved. MBSP-2 Datasheet HTML 25Page - Pentair plc. All rights reserved. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 40 page
background image
Câblage • Mise en place
21
1.
Brancher le fil de la borne positive (+) (rouge) du contrôleur/
chargeur à la borne positive (+) (rouge) de la borne de la
batterie. Faire de même pour les bornes négatives (-) (noires). Si
l’installation comprend deux batteries, se servir de l’ensemble de
bornes en option et brancher la deuxième batterie. Pour ce faire,
utiliser les fils de borne (non inclus) pour relier la borne positive
(+) du chargeur/contrôleur à la borne positive (+) de la batterie et
répéter le processus avec les bornes négatives (-).
2.
Les bornes de la pompe de secours sont sensibles à la polarité;
brancher la borne positive de la pompe à la borne portant
l’étiquette Pompe ‘+’ et la borne négative de la pompe à la borne
portant l’étiquette Pompe ‘-’.
AVIS : Si les bornes sont inversées, la pompe va fonctionner à
l’envers et ne pompera pas d’eau.
3.
Les bornes de l’interrupteur à flotteur ne sont pas sensibles à
la polarité; brancher les bornes de l’interrupteur à flotteur sur
les onglets ‘Float Switch’ (interrupteur à flotteur) du chargeur/
contrôleur.
4.
Vérifier le flotteur et la pompe en soulevant le flotteur et en le
tenant ainsi. Le témoin DEL ‘Pump Status’ (état de la pompe) sera
allumé en continu et l’alarme va se faire entendre en continu. La
pompe devrait démarrer après environ 3 secondes. Si ce n’est pas
le cas, vérifier tous les branchements; les refaire au besoin.
5.
Pour arrêter la pompe, abaisser le flotteur; la pompe devrait
s’arrêter après 25 secondes. Le témoin DEL d’état de la pompe
devrait clignoter et l’alarme devrait émettre un bip.
6.
Pendant que la pompe fonctionne, vérifier le fonctionnement
de la touche ‘SILENCE ALARME’ (alarme en sourdine); la retenir
enfoncée pendant une seconde puis la relâcher. Le témoin DEL
d’alarme mise en sourdine devrait s’allumer et l’alarme devrait
cesser. Pour réinitialiser l’alarme (la laisser retentir) et éteindre le
témoin DEL d’alarme mise en sourdine, appuyer à nouveau sur la
touche ‘Silence Alarm’(alarme en sourdine).
Enfoncer la touche ‘System Test’ (vérification système) pendant une
seconde puis la relâcher. Le témoin DEL d’état de la pompe devrait
cesser de clignoter.
Bornes de batterie
secondaire optionnelle
Câble de borne
de batterie
Figure 5 : l’entrée de la batterie se trouve dans le boîtier de la
batterie. Soutenir le boîtier lors de son ouverture. Le support
doit avoir une épaisseur d’au moins 10,2 cm (4 po).`
Chargeur/Contrôleur
Interrupteur
à flotteur
Adaptateur
Pompe
de secours
CâBLAGE ET MISE EN PLACE DU SSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com