Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2SC5946 Datasheet(PDF) 1 Page - Panasonic Semiconductor

Part # 2SC5946
Description  2SC5946
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Direct Link  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SC5946 Datasheet(HTML) 1 Page - Panasonic Semiconductor

  2SC5946 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SC5946 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1
発行年月 : 2004年6月
SJC00316AJD
トランジスタ
2SC5946
シリコンNPNエピタキシャルプレーナ形
高周波増幅・発振・混合用
■ 特 長
• トランジション周波数f
T が高い
• SSS ミニ型パッケージのため機器の小形化およびテーピ
ングによる自動挿入が可能
■ 絶対最大定格 T
a
= 25°C
項目
記号
定格
単位
コレクタ・ベース間電圧(E 開放時)VCBO
30
V
コレクタ・エミッタ間電圧(B 開放時)
VCEO
20
V
エミッタ・ベース間電圧(C 開放時)VEBO
3V
コレクタ電流
IC
50
mA
コレクタ損失
PC
100
mW
接合温度
Tj
125
°C
保存温度
Tstg
−55 ∼ +125
°C
項目
記号
条件
最小
標準
最大
単位
コレクタ・ベース間電圧(E 開放時)VCBO
IC
= 100 µA, I
E
= 030
V
エミッタ・ベース間電圧(C 開放時)VEBO
IE = 10 µA, IC = 03
V
ベース・エミッタ間電圧
VBE
VCB = 10 V, IE = −2 mA
720
mV
直流電流増幅率
hFE
VCB
= 10 V, I
E
= −2 mA
25
250
トランジション周波数 *
fT
VCB = 10 V, IE = −15 mA, f = 200 MHz
800
1 600
MHz
帰還容量( ベース接地)Crb
VCE = 6 V, IC = 0, f = 1 MHz
0.8
pF
帰還容量(エミッタ接地)Cre
VCB
= 10 V, I
E
= −1 mA, f = 10.7 MHz
1.0
1.5
pF
電力利得
PG
VCB = 10 V, IE = −1 mA, f = 200 MHz
20
dB
Unit : mm
■ 電気的特性 T
a
= 25°C ± 3°C
注 )1. 測定方法は,
日本工業規格 JIS C 7030 トランジスタ測定方法によります。
2. * : パルス測定
1 : Base
2 : Emitter
3 : Collector
SSSMini3-F1 Package
形名表示記号 : 9N
0.33
(0.40)
(0.40)
12
3
5˚
0.80±0.05
1.20±0.05
+0.05
–0.02
0.10
+0.05
–0.02
0.23
+0.05
–0.02


Similar Part No. - 2SC5946

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
2SC594 TOSHIBA-2SC594 Datasheet
176Kb / 2P
HIGH FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS. VIDEO AMPLIFIER APPLICATIONS, HIGH SPEED SHITCHING APPLICATIONS.
logo
Renesas Technology Corp
2SC5945 RENESAS-2SC5945 Datasheet
274Kb / 36P
Si NPN Epitaxial High Frequency Medium Power Amplifier
2SC5945TR-E RENESAS-2SC5945TR-E Datasheet
274Kb / 36P
Si NPN Epitaxial High Frequency Medium Power Amplifier
logo
Sanyo Semicon Device
2SC5947 SANYO-2SC5947 Datasheet
36Kb / 4P
NPN Triple Diffused Planar Silicon Transistor - Switching Regulator Applications
logo
Toshiba Semiconductor
2SC5948 TOSHIBA-2SC5948 Datasheet
152Kb / 5P
Silicon NPN Triple Diffused Type Power Amplifier Applications
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com