Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VIPER23A Datasheet(PDF) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # VIPER23A
Description  MOS Circuit VIPER 23 A High Accuracy Source Feedback
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

VIPER23A Datasheet(HTML) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  VIPER23A Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER23A Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER23A Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER23A Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER23A Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER23A Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
-3-
其中:
N 为变压器辅助绕组和次级绕组匝数比
VDa 为辅助绕组整流二极管的正向导通电压
VDo 为次级续流二极管的正向导通电压
在异常情况下,
Vcc 大于 VCC 过压保护阈值时,芯片关断外部功率管,并且自动重启
直到异常情况解除。
2.2.6、LED 短路保护
当输出端短路发生时,辅助绕组无法继续给
Vcc 供电,Vcc 电压会降低到低于 UVLO
关断电压以下,系统会重新启动并工作在打嗝模式,直到短路被消除。
2.2.7、过温保护
为了避免温度过高而损坏器件,
内置过温保护功能。当温度高于
160
摄氏度,过温保护模块将关断芯片并锁定,直到
VCC 降到欠压保护关断电压,系统重启。
系统检测芯片温度,当温度降到
130 摄氏度以下,系统重启后才能正常工作。
2. 3、引脚排列图
2. 4、引脚说明与结构原理图
引脚
符
号
功
能
属性
结 构 原 理 图
1
GND
地。
P
2
ZCD
消磁时间检测。
3
VCC
电源,应用时接电容到地。
P
4
CS
电流采样端。原边电感电流经过一个
电阻后转换成电压提供给该引脚。
I/O
5、6
OUT
内置高压功率
MOSFET 的漏端。
O
7、8
NC
不连接。
VIPer23A
v1.6
MOS电路VIPer23A高精度原边反馈LED恒流驱动电路
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com