Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT2144 Datasheet(PDF) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT2144
Description  HT2144 Brief Introduction
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT2144 Datasheet(HTML) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

  HT2144 Datasheet HTML 1Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT2144 Datasheet HTML 2Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT2144 Datasheet HTML 3Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT2144 Datasheet HTML 4Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT2144 Datasheet HTML 5Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
HT2144
版权所有
©2011, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-2-
03/2011 – V1.0
2.1W带防削顶失真功能立体声D类音频功率放大器
特点
・ 最大输出功率
2.1 W×2ch (VDDP=VDDA=5.0V, RL=4Ω)
0.75 W×2ch (VDDP=VDDA=3.6V, RL=8Ω)
・ 总谐波失真
(THD+N)
0.03% (VDDP=VDDA=3.6V,RL=8Ω,Po=0.4W,1kHz)
・ 噪声
40μVrms (VDDP=VDDA=3.6V, Av=12dB)
・ 效率
84% (VDDP=VDDA=3.6V, RL=8Ω, Po=600mW)
78% (VDDP=VDDA=3.6V, RL=8Ω, Po=100mW)
・ 信噪比
SNR
95dB (VDDP=VDDA=3.6V, Av=12dB)
・ 通道隔离度
95dB(VDDP=VDDA=3.6V,RL=8Ω,Av=18dB, 1kHz)
・ 过流保护
・ 过温保护
・ 欠压保护
・ 独立声道关断
・ 上电快速恢复
・ 封装
Lead-free 20-pin QFN
Lead-free 20-pin TSSOP
应用
・ 便携式音箱
,USB音箱,FM插卡式音箱
・
MP3/MP4扩展坞
・ 便携式游戏机
,数码相框
・ 手机
,笔记本电脑
・ 小尺寸
LCD电视/监视器
概述
HT2144是一款数字音频功率放大器,最大输出
功率为
2.1W (RL= 4Ω )× 2ch。
HT2144内部采用纯脉冲扬声器驱动电路,可减
小输出信号失真,并减小信号噪音,实现了同类产品
中高标准的低失真率和低噪音的性能。
此外,电路采用新型调制技术,输出无需滤波网
络,简化了系统设计和降低系统成本。
HT2144实现了无削顶输出控制功能,可检测到
由于输入幅度过大引起的输出信号削顶并自动衰减。
此外,无削顶控制功能还可以检测到电源电压下降造
成的输出削顶。这是区别传统的
AGC (自动增益控
制)或
ALC (自动电平控制)电路。跟踪时间和释
放时间可通过外部电阻或电容自由设定。
独立的声道关断控制功能使待机电流最小化。另
外,该产品还集成了过流保护、过温保护和欠压保护
功能等。
典型应用图
● QFN20/TSSOP20



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com