Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT8697 Datasheet(PDF) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT8697
Description  9.5W anti-shaving double channel AB/D class audio power amplifier
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT8697 Datasheet(HTML) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

  HT8697 Datasheet HTML 1Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8697 Datasheet HTML 2Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8697 Datasheet HTML 3Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
HT8697
双声道音频功放
版权所有
©2016, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-2-
7/2016 – V2.0
引脚信息
引脚定义
HT8697
引脚号
引脚
名称
I/O
功能
1
PVDDL
Power
左声道功率电源
2
OUTL-
O
左声道反相输出端(
BTL-)
3
PGNDL
Ground
左声道功率地和模拟地
4
OUTL+
O
左声道同相输出端(
BTL+)
5
INL+
A
左声道同相输入端(差分
+)
6
INL-
A
左声道反相输入端(差分
-)
7
AVDDR
Power
右声道模拟电源
8
PVDDR
Power
右声道功率电源
9
OUTR-
O
右声道反相输出端(
BTL-)
10
PGNDR
Ground
右声道功率地和模拟地
11
OUTR+
O
右声道同相输出端(
BTL+)
12
INR+
A
右声道同相输入端(差分
+)
13
INR-
A
右声道反相输入端(差分
-)
14
ABDR
I
右声道
AB类和D类切换
15
CTRL
I
ACF和关断模式控制端
16
AVDDL
Power
做声道模拟电源
17,18,19
NC
无连接
20
ABDL
I
左声道
AB类和D类切换
注
1 I: 输入端
O: 输出端
A: 模拟端
当大于
VDD的电压外加于PN保护型端口(ESD保护电路由PMOS和NMOS组成)时,PMOS电路将有漏电流流过。



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com