Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP74 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP74
Description  Series voltage detection / reset
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP74 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP74 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2
电 压 检 测 芯 片
–TP74 系列
一
概述
TP74 系列芯片是采用 CMOS 工艺制造的高精度 低功耗的电压检测器 芯片由基
准电压产生器
电压取样电路
比较器及输出单元构成
可提供
NMOS 开漏和 CMOS
两种输出 用于
1.5V~3.6V 的电源电压的检测 每步进 0.1V
可为大多数微处理器及
数字系统电源提供电压检测
当
Vdd 电压低于预先设定值 Vdd<Vdf 时 reset 信号
启动直至
Vdd 恢复 Vdd>Vdr
电路重新工作
二
应用范围
1. 微处理器复位电路
2. 存储器电池备份电路
3. 开机复位电路
4. 电源失效检测
5. 系统电池寿命及充电电压监测
三
特点
1. 高精度
2%
2. 低功耗 输入电流典型值 1.0uA
3. 工作电压范围 0.7V~10V
4. 输出形式 NMOS 开漏 或 CMOS 输出
5. 封装 SOT-23 或 SOT-89
四
命名规则
TP74
-
封装形式
89 SOT-89 标准
23 SOT-23 标准
检测电压
15 1.5V 21 2.1V
22 2.2V 33 3.3V
其余电压位于
1.5~3.6 范围
内每
0.1V/Step 需定制
输出形式
C CMOS 输出
N NMOS 开漏输出



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com