Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP74 Datasheet(PDF) 4 Page - Billiton Ltd.

Part # TP74
Description  Series voltage detection / reset
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP74 Datasheet(HTML) 4 Page - Billiton Ltd.

  TP74 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4
八
电气特性
Vdf(T)=1.5~3.6V
2%
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电路
检测电压
Vdf
Vdf*0.98
Vdf
Vdf*1.02
V
1
迟滞电压
Vhys
Vdf*0.02
Vdf*0.03
Vdf*0.08
V
1
0.7
1.0
0.9
1.5
1.0
1.8
1.2
2.0
输入电流
Iss
Vin=1.5
Vin=2
Vin=3
Vin=4
Vin=5
1.4
2.2
uA
2
工作电压
Vin
Vdf(T)=1.5~3.6V
0.7
10.0
V
1
Nch Vds=0.5V
Vin=1V
Vin=2V
Vin=3V
Vin=4V
Vin=5V
1
3
5
6
7
4.3
8.7
13.0
17.3
21.6
3
输出电流
Iout
CMOS Vds=2.1V
Vin=8V
-10.0
-2.0
mA
4
九
功能描述
请对照以下时序图
1. 输入电压 Vin>Vdf 时 输出电压 Vout=Vin
2. 输入电压下降到 Vin<Vdf 时 输出电压为零
3. 输入电压 Vin 继续下降 低于最小工作电压 Vmin 时 输出不稳定
4. 输入电压 Vin 上升 但仍小于最小工作电压 Vmin 时 输出不稳定
5. 输入电压 Vin 上升 Vin>Vdr 时 Vout=Vin
时序图
(Vdr 与 Vdf 差值表示迟滞电压)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com