Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP7661 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP7661
Description  DC-DC converter
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP7661 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP7661 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
地址: 南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 49 号楼 403 室
邮编:
210002
电话: 025-84808234 85997679
传真: 025-84803234
E-mail: top_power998@163.com
2
TP7661A/B
DC-DC 转换器
产品简介
TP7661A CMOS DC-DC 转换器是一款低功耗,易操作的电源芯片。二倍压使用方式:输入负电压
-1.0~-8.0V时,可以产生-2.0~ -16V 输出;输入正电压1.0~ 8.0V 时,可以产生-1.0~ -8.0V输出
三倍
压使用方式:
输入负电压-1.0~-6.0V时,可以产生-3.0~ -18.0V 输出,输入正电压1.0~ 6.0V可以产生-2.0~ -12.0V
输出。三种温度梯度调节电压可选。PIN脚兼容 SCI7661。(TP7661B除无Vreg 和 RV功能外,其它性能和TP7661A
相同,PIN脚兼容SCI7661)
产品特点
*高性能,低功耗,超低电压启动
*采用软击穿技术使产品性能更稳定,更可靠
*驱动能力比同类产品高50%
*电压转换范围:三倍压时最大输入电压绝对值1.0V~ 6.0V, 两倍压时最大输入电压绝对值1.0V~8.0V, 芯
片能承受的最大压差为18.0V。
*电源转换效率: 典型值95%
*可为LCD提供三种温度梯度 0.1%/℃,0.4%/℃,0.6%/℃
*外部信号关断芯片电源时最大消耗电流2
µA
*两片串联VIN=-5V,VOUT=-20V
*芯片内置RC 振荡器
*封装形式-------- DIP-14
SOP5-14
SOP16L (其他封装形式用户可选)
工作原理框图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com